công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD717LT1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MMBD717LT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Common Anode Schottky Barrier Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MMBD717LT1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MMBD717LT1 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MMBD717LT1 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MMBD717LT1 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MMBD717LT1 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MMBD717LT1
5–2
Motorola Small–Signal Transistors, FETs and Diodes Device Data
25
°C
125
°C
85
°C
TA = 150°C
Notes: 1. A 2.0 k
Ω variable resistor adjusted for a Forward Current (IF) of 10 mA.
Notes: 2. Input pulse is adjusted so IR(peak) is equal to 10 mA.
Notes: 3. tp » trr
+10 V
2 k
820
0.1
µF
DUT
VR
100
µH
0.1
µF
50
Ω OUTPUT
PULSE
GENERATOR
50
Ω INPUT
SAMPLING
OSCILLOSCOPE
tr
tp
t
10%
90%
IF
IR
trr
t
iR(REC) = 1 mA
OUTPUT PULSE
(IF = IR = 10 mA; measured
at iR(REC) = 1 mA)
IF
INPUT SIGNAL
Figure 1. Recovery Time Equivalent Test Circuit
0
0.05
VF, FORWARD VOLTAGE (VOLTS)
0.1
10
1.0
0.1
85
°C
10
0
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
1.0
0.1
0.01
0.001
1.0
0
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
0.5
0
2.0
4.0
Figure 2. Typical Forward Voltage
Figure 3. Reverse Current versus Reverse
Voltage
Figure 4. Typical Capacitance
–40
°C
25
°C
–55
°C
150
°C
125
°C
100
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
6.0
8.0
10
12
14
16
18


Số phần tương tự - MMBD717LT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MMBD717LT1 ONSEMI-MMBD717LT1 Datasheet
57Kb / 8P
   Common Anode Schottky Barrier Diodes
November, 2001 ??Rev. 6
MMBD717LT1 ONSEMI-MMBD717LT1 Datasheet
51Kb / 3P
   20 VOLT SCHOTTKY BARRIER DETECTOR AND SWITCHING DIODES
February, 2006 ??Rev. 7
MMBD717LT1D ONSEMI-MMBD717LT1D Datasheet
57Kb / 8P
   Common Anode Schottky Barrier Diodes
November, 2001 ??Rev. 6
MMBD717LT1G ONSEMI-MMBD717LT1G Datasheet
51Kb / 3P
   20 VOLT SCHOTTKY BARRIER DETECTOR AND SWITCHING DIODES
February, 2006 ??Rev. 7
MMBD717LT1G ONSEMI-MMBD717LT1G Datasheet
96Kb / 3P
   Common Anode Schottky Barrier Diodes
December, 2011 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MMBD717LT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
MMBD717W PANJIT-MMBD717W Datasheet
126Kb / 3P
   COMMON ANODE SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
ON Semiconductor
BAS40-06LT1 ONSEMI-BAS40-06LT1 Datasheet
52Kb / 3P
   Common Anode Schottky Barrier Diodes
March, 2006 ??Rev. 6
MMBD717LT1G ONSEMI-MMBD717LT1G Datasheet
96Kb / 3P
   Common Anode Schottky Barrier Diodes
December, 2011 ??Rev. 9
BAS40-06LT1G ONSEMI-BAS40-06LT1G Datasheet
78Kb / 3P
   Common Anode Schottky Barrier Diodes
October, 2016 ??Rev. 9
MMBD717LT1 ONSEMI-MMBD717LT1 Datasheet
57Kb / 8P
   Common Anode Schottky Barrier Diodes
November, 2001 ??Rev. 6
SBAS40-06LT1G ONSEMI-SBAS40-06LT1G Datasheet
127Kb / 3P
   Common Anode Schottky Common Anode Schottky
November, 2011 ??Rev. 8
logo
Thinki Semiconductor Co...
MBR1045CA THINKISEMI-MBR1045CA Datasheet
747Kb / 2P
   10.0 Ampere Dual Common Anode Schottky Barrier Rectifier Diodes
MBR2045CA THINKISEMI-MBR2045CA Datasheet
666Kb / 2P
   20.0 Ampere Dual Common Anode Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nihon Inter Electronics...
F10P40FR NIEC-F10P40FR Datasheet
31Kb / 2P
   FRD DUAL DIODES - ANODE COMMON
logo
Thinki Semiconductor Co...
MBR2035CA THINKISEMI-MBR2035CA Datasheet
666Kb / 2P
   20.0 Ampere Dual Common Anode Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com