công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3A5223 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS3A5223
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.45ohm Dual SPDT Bidirectional Analog Switch
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS3A5223 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TS3A5223 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS3A5223 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS3A5223 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3A5223 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3A5223 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3A5223 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3A5223 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3A5223 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3A5223 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
Channel OFF: NO to COM
VI = VIH or VIL
Network Analyzer Setup
Source Power = 0 dBM
(632- mV P-P at 50-
load)
+
DC Bias = 350 mV
IN
VNO
NO
VI
VCOM
COM
GND
V+
50
50
Source
Signal
NETWORK ANALYZER
50
VNC
NC
VNO
NO
IN
+
Channel ON: NC to COM
Channel OFF: NO to COM
VI = VIH or VIL
Network Analyzer Setup
Source Power = 0 dBM
(632- mVP-P at 50-
load)
DC Bias = 350 mV
VI
COM
VCOM
50
Source
Signal
NETWORK ANALYZER
50
GND
V+
TS3A5223
SCDS339A – JANUARY 2013 – REVISED FEBRUARY 2013
www.ti.com
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION (continued)
Figure 12. Crosstalk(XTALK)
Figure 13. OFF Isolation (OISO)
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links :TS3A5223


Số phần tương tự - TS3A5223

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A5223 TI1-TS3A5223 Datasheet
872Kb / 15P
[Old version datasheet]   0.45廓 Dual SPDT Bidirectional Analog Switch
TS3A5223RSWR TI1-TS3A5223RSWR Datasheet
872Kb / 15P
[Old version datasheet]   0.45廓 Dual SPDT Bidirectional Analog Switch
TS3A5223 TI1-TS3A5223_14 Datasheet
872Kb / 15P
[Old version datasheet]   0.45廓 Dual SPDT Bidirectional Analog Switch
TS3A5223 TI-TS3A5223_15 Datasheet
852Kb / 14P
[Old version datasheet]   0.45廓 Dual SPDT Bidirectional Analog Switch
More results

Mô tả tương tự - TS3A5223

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Monolithic Power System...
EV2735DQG-00A MPS-EV2735DQG-00A Datasheet
173Kb / 4P
   Low-Voltage 0.45ohm Dual SPDT Analog Switches
MP2735 MPS-MP2735 Datasheet
469Kb / 10P
   Low-Voltage 0.45ohm Dual SPDT Analog Switches
EVQ2735GG-00A MPS-EVQ2735GG-00A Datasheet
438Kb / 4P
   Low-Voltage 0.45ohm Dual SPDT Analog Switches
logo
Texas Instruments
TS3A5223 TI-TS3A5223_15 Datasheet
852Kb / 14P
[Old version datasheet]   0.45廓 Dual SPDT Bidirectional Analog Switch
TS3A5223 TI1-TS3A5223_14 Datasheet
872Kb / 15P
[Old version datasheet]   0.45廓 Dual SPDT Bidirectional Analog Switch
logo
Monolithic Power System...
MPQ2735 MPS-MPQ2735 Datasheet
360Kb / 11P
   Low-Voltage 0.45ohm Dual SPDT Analog Switches AEC-Q100 Qualified
logo
ON Semiconductor
NLAS5223C ONSEMI-NLAS5223C Datasheet
117Kb / 10P
   Dual SPDT Analog Switch
September, 2015 ??Rev. 2
logo
Vishay Siliconix
DG9236 VISHAY-DG9236 Datasheet
269Kb / 12P
   Dual SPDT Analog Switch
Rev. B, 25-Apr-11
logo
Protek Devices
PA2268 PROTEC-PA2268_15 Datasheet
154Kb / 9P
   DUAL SPDT ANALOG SWITCH
logo
Vishay Siliconix
DG9636 VISHAY-DG9636 Datasheet
185Kb / 10P
   Dual SPDT Analog Switch
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com