công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WZ4GP20JLH bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Zowie Technology Corporation

tên linh kiện WZ4GP20JLH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bridge Rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZOWIE [Zowie Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.zowie.com.tw
Logo ZOWIE - Zowie Technology Corporation

WZ4GP20JLH bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Zowie Technology Corporation

  WZ4GP20JLH Datasheet HTML 1Page - Zowie Technology Corporation WZ4GP20JLH Datasheet HTML 2Page - Zowie Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ZOWIE
(600V~1000V / 2A)
WZ4GP20JLH THRU WZ4GP20MLH
2012/06
REV. 1
FIG. 1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
1.0
0.5
2.5
2.0
1.5
0
0
25
50
75
100
125
150
175
LEAD TEMPERATURE,
o
C
60 Hz Resistive or
Inductive load
FIG. 4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PER BRIDGE ELEMENT
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,%
0.01
0
0.10
1.0
10.0
100
TJ=125
oC
TJ=150
oC
TJ=25
oC
20
40
60
80
120
140
100
FIG. 5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
TJ = 25
oC
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
.1
1
100
1.0
2
4
10
20
40
100
10
FIG. 2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
Pulse Width 8.3ms
Single Half-Sire-Wave
0
20
40
60
80
1
10
100
FIG.3 - TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
0.10
1.00
10.00
0.01
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
0.7
0.9
1.0
1.1
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,
VOLTS
TJ = 150℃
TJ = 125℃
TJ = 100℃
TJ = 25℃


Mô tả tương tự - WZ4GP20JLH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nanjing International G...
MDS200 DGNJDZ-MDS200 Datasheet
313Kb / 2P
   Phase Rectifier Bridge Rectifier Bridge
logo
Semikron International
SK35D12F SEMIKRON-SK35D12F Datasheet
377Kb / 3P
   Bridge Rectifier
SKDT145 SEMIKRON-SKDT145_06 Datasheet
464Kb / 3P
   Bridge Rectifier
SK80D12F SEMIKRON-SK80D12F_08 Datasheet
435Kb / 3P
   Bridge Rectifier
logo
Zowie Technology Corpor...
Z4GP20JLH ZOWIE-Z4GP20JLH Datasheet
327Kb / 2P
   Bridge Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SKBPC3504 YANGJIE-SKBPC3504 Datasheet
93Kb / 2P
   Bridge Rectifier
logo
Formosa MS
DBL101S FORMOSA-DBL101S Datasheet
158Kb / 2P
   Bridge Rectifier
KBPC10005 FORMOSA-KBPC10005 Datasheet
220Kb / 2P
   Bridge Rectifier
DB151 FORMOSA-DB151 Datasheet
1Mb / 6P
   Bridge Rectifier
logo
Sensitron
SCP-1839 SENSITRON-SCP-1839 Datasheet
80Kb / 2P
   RECTIFIER BRIDGE
logo
Semikron International
SKDT115 SEMIKRON-SKDT115 Datasheet
525Kb / 3P
   Bridge Rectifier
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com