công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7Y98-80E bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7Y98-80E
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 80 V, 98 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK7Y98-80E bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7Y98-80E Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK7Y98-80E Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7Y98-80E Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7Y98-80E Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7Y98-80E Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7Y98-80E Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7Y98-80E Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7Y98-80E Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK7Y98-80E Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
NXP Semiconductors
BUK7Y98-80E
N-channel 80 V, 98 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
BUK7Y98-80E
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved
Product data sheet
20 February 2013
7 / 13
003aai887
0
1
2
3
4
5
6
0
4
8
12
16
20
VGS (V)
ID
ID
(A)
(A)
Tj = 25°C
Tj = 25°C
175°C
175°C
Fig. 8. Transfer characteristics; drain current as a
function of gate-source voltage; typical values
003aah027
0
1
2
3
4
5
-60
0
60
120
180
Tj (°C)
VGS(th)
(V)
max
typ
min
Fig. 9. Gate-source threshold voltage as a function of
junction temperature
003aah028
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
0
2
4
6
VGS(V)
ID
(A)
max
typ
min
Fig. 10. Sub-threshold drain current as a function of
gate-source voltage
003aai890
0
50
100
150
200
0
5
10
15
20
ID(A)
RDSon
(mW)
VGS(V) = 10
7
5
4.5
5.5
6
Tj = 25 °C; tp = 300 μs
Fig. 11. Drain-source on-state resistance as a function
of drain current; typical values


Số phần tương tự - BUK7Y98-80E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y98-80E NEXPERIA-BUK7Y98-80E Datasheet
866Kb / 13P
   N-channel 80 V, 98 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y98-80E PHILIPS-BUK7Y98-80E_15 Datasheet
467Kb / 13P
   N-channel 80 V, 98 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
More results

Mô tả tương tự - BUK7Y98-80E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y98-80E PHILIPS-BUK7Y98-80E_15 Datasheet
467Kb / 13P
   N-channel 80 V, 98 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y98-80E NEXPERIA-BUK7Y98-80E Datasheet
866Kb / 13P
   N-channel 80 V, 98 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y7R8-80E NXP-BUK7Y7R8-80E Datasheet
298Kb / 13P
   N-channel 80 V, 7.8 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y14-80E NXP-BUK7Y14-80E Datasheet
350Kb / 13P
   N-channel 80 V, 14 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y9R9-80E NXP-BUK7Y9R9-80E Datasheet
294Kb / 13P
   N-channel 80 V, 9.9 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y25-80E NXP-BUK7Y25-80E Datasheet
347Kb / 13P
   N-channel 80 V, 25 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y72-80E NXP-BUK7Y72-80E Datasheet
317Kb / 13P
   N-channel 80 V, 72 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y25-80E PHILIPS-BUK7Y25-80E_15 Datasheet
347Kb / 13P
   N-channel 80 V, 25 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
BUK7Y14-80E PHILIPS-BUK7Y14-80E_15 Datasheet
351Kb / 13P
   N-channel 80 V, 14 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
BUK7Y72-80E PHILIPS-BUK7Y72-80E_15 Datasheet
326Kb / 13P
   N-channel 80 V, 72 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com