công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7Y59-60E bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7Y59-60E
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 60 V, 59 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK7Y59-60E bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7Y59-60E Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7Y59-60E Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7Y59-60E Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7Y59-60E Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7Y59-60E Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7Y59-60E Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7Y59-60E Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK7Y59-60E Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BUK7Y59-60E Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
NXP Semiconductors
BUK7Y59-60E
N-channel 60 V, 59 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
BUK7Y59-60E
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved
Product data sheet
20 February 2013
8 / 13
003aaj815
0
0.8
1.6
2.4
-60
0
60
120
180
Tj (°C)
a
Fig. 12. Normalized drain-source on-state resistance
factor as a function of junction temperature
003aaa508
VGS
VGS(th)
QGS1 QGS2
QGD
VDS
QG(tot)
ID
QGS
VGS(pl)
Fig. 13. Gate charge waveform definitions
003aai667
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
QG(nC)
VGS
(V)
VDS= 48 V
VDS= 14 V
Fig. 14. Gate-source voltage as a function of gate
charge; typical values
003aai668
10
102
103
10-1
1
10
102
VDS(V)
C
(pF)
Ciss
Crss
Coss
Fig. 15. Input, output and reverse transfer capacitances
as a function of drain-source voltage; typical
values


Số phần tương tự - BUK7Y59-60E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y59-60E NEXPERIA-BUK7Y59-60E Datasheet
742Kb / 13P
   N-channel 60 V, 59 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y59-60E PHILIPS-BUK7Y59-60E_15 Datasheet
321Kb / 13P
   N-channel 60 V, 59 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
More results

Mô tả tương tự - BUK7Y59-60E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y59-60E PHILIPS-BUK7Y59-60E_15 Datasheet
321Kb / 13P
   N-channel 60 V, 59 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
BUK9Y59-60E NXP-BUK9Y59-60E Datasheet
322Kb / 13P
   N-channel 60 V, 59 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK9Y59-60E PHILIPS-BUK9Y59-60E_15 Datasheet
322Kb / 13P
   N-channel 60 V, 59 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y59-60E NEXPERIA-BUK7Y59-60E Datasheet
742Kb / 13P
   N-channel 60 V, 59 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y43-60E NXP-BUK7Y43-60E Datasheet
294Kb / 13P
   N-channel 60 V, 43 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y6R0-60E NXP-BUK7Y6R0-60E Datasheet
299Kb / 13P
   N-channel 60 V, 6.0 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y8R7-60E NXP-BUK7Y8R7-60E Datasheet
341Kb / 12P
   N-channel 60 V, 8.7 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y43-60E PHILIPS-BUK7Y43-60E_15 Datasheet
303Kb / 13P
   N-channel 60 V, 43 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
BUK7Y15-60E NXP-BUK7Y15-60E Datasheet
350Kb / 13P
   N-channel 60 V, 15 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y25-60E PHILIPS-BUK7Y25-60E_15 Datasheet
352Kb / 13P
   N-channel 60 V, 25 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com