công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7Y29-40E bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7Y29-40E
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 40 V, 29 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK7Y29-40E bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7Y29-40E Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7Y29-40E Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7Y29-40E Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7Y29-40E Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7Y29-40E Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7Y29-40E Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK7Y29-40E Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BUK7Y29-40E Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors BUK7Y29-40E Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
NXP Semiconductors
BUK7Y29-40E
N-channel 40 V, 29 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
BUK7Y29-40E
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved
Product data sheet
20 February 2013
9 / 13
003aai549
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
0
10
20
30
40
50
60
VSD (V)
IS
IS
(A)
(A)
Tj = 25°C
Tj = 25°C
175°C
175°C
Fig. 16. Source-drain (diode forward) current as a function of source-drain (diode forward) voltage; typical values


Số phần tương tự - BUK7Y29-40E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y29-40E NEXPERIA-BUK7Y29-40E Datasheet
765Kb / 13P
   N-channel 40 V, 29 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y29-40E PHILIPS-BUK7Y29-40E_15 Datasheet
352Kb / 13P
   N-channel 40 V, 29 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
More results

Mô tả tương tự - BUK7Y29-40E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y29-40E PHILIPS-BUK7Y29-40E_15 Datasheet
352Kb / 13P
   N-channel 40 V, 29 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
BUK9Y29-40E NXP-BUK9Y29-40E Datasheet
319Kb / 13P
   N-channel 40 V, 29 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK9Y29-40E PHILIPS-BUK9Y29-40E_15 Datasheet
319Kb / 13P
   N-channel 40 V, 29 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
BUK7Y4R4-40E PHILIPS-BUK7Y4R4-40E_15 Datasheet
302Kb / 13P
   N-channel 40 V, 4.4 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y29-40E NEXPERIA-BUK7Y29-40E Datasheet
765Kb / 13P
   N-channel 40 V, 29 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y4R4-40E NXP-BUK7Y4R4-40E Datasheet
294Kb / 13P
   N-channel 40 V, 4.4 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y12-40E NXP-BUK7Y12-40E Datasheet
321Kb / 13P
   N-channel 40 V, 12 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
14 February 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y2R0-40H NEXPERIA-BUK7Y2R0-40H Datasheet
268Kb / 13P
   N-channel 40 V, 2.0 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
BUK7Y2R5-40H NEXPERIA-BUK7Y2R5-40H Datasheet
270Kb / 13P
   N-channel 40 V, 2.5 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y7R6-40E NXP-BUK7Y7R6-40E Datasheet
312Kb / 13P
   N-channel 40 V, 7.6 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com