công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7Y25-80E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7Y25-80E
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 80 V, 25 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK7Y25-80E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BUK7Y25-80E Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK7Y25-80E Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK7Y25-80E Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK7Y25-80E Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7Y25-80E Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7Y25-80E Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7Y25-80E Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7Y25-80E Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7Y25-80E Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
NXP Semiconductors
BUK7Y25-80E
N-channel 80 V, 25 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
BUK7Y25-80E
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved
Product data sheet
20 February 2013
4 / 13
003aai521
10-3
10-2
10-1
1
10
10-2
10-1
1
10
102
tAL (ms)
IAL
IAL
(A)
(A)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
Fig. 3. Avalanche rating; avalanche current as a function of avalanche time
003aai522
1
10
102
103
10-2
10-1
1
10
102
103
VDS (V)
ID
ID
(A)
(A)
DC
DC
100 ms
100 ms
10 ms
10 ms
1 ms
1 ms
100 us
100 us
tp = 10 us
tp = 10 us
Limit RDSon = VDS / ID
Limit RDSon = VDS / ID
Fig. 4. Safe operating area; continuous and peak drain currents as a function of drain-source voltage
9. Thermal characteristics
Table 6.
Thermal characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Rth(j-mb)
thermal resistance
from junction to
mounting base
Fig. 5
-
-
1.58
K/W


Số phần tương tự - BUK7Y25-80E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y25-80E NEXPERIA-BUK7Y25-80E Datasheet
761Kb / 13P
   N-channel 80 V, 25 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y25-80E PHILIPS-BUK7Y25-80E_15 Datasheet
347Kb / 13P
   N-channel 80 V, 25 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
More results

Mô tả tương tự - BUK7Y25-80E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y25-80E PHILIPS-BUK7Y25-80E_15 Datasheet
347Kb / 13P
   N-channel 80 V, 25 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
PSMN025-80YL NEXPERIA-PSMN025-80YL Datasheet
768Kb / 13P
   N-channel 80 V, 25 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y7R8-80E NXP-BUK7Y7R8-80E Datasheet
298Kb / 13P
   N-channel 80 V, 7.8 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y14-80E NXP-BUK7Y14-80E Datasheet
350Kb / 13P
   N-channel 80 V, 14 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y9R9-80E NXP-BUK7Y9R9-80E Datasheet
294Kb / 13P
   N-channel 80 V, 9.9 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y72-80E NXP-BUK7Y72-80E Datasheet
317Kb / 13P
   N-channel 80 V, 72 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y14-80E PHILIPS-BUK7Y14-80E_15 Datasheet
351Kb / 13P
   N-channel 80 V, 14 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
BUK7Y72-80E PHILIPS-BUK7Y72-80E_15 Datasheet
326Kb / 13P
   N-channel 80 V, 72 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
BUK7Y41-80E PHILIPS-BUK7Y41-80E_15 Datasheet
353Kb / 13P
   N-channel 80 V, 41 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
BUK7Y98-80E NXP-BUK7Y98-80E Datasheet
467Kb / 13P
   N-channel 80 V, 98 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com