công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7Y22-100E bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7Y22-100E
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 100 V, 22 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK7Y22-100E bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7Y22-100E Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7Y22-100E Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7Y22-100E Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7Y22-100E Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7Y22-100E Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7Y22-100E Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK7Y22-100E Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BUK7Y22-100E Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors BUK7Y22-100E Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
NXP Semiconductors
BUK7Y22-100E
N-channel 100 V, 22 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
BUK7Y22-100E
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved
Product data sheet
20 February 2013
10 / 13
11. Package outline
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
SOT669
MO-235
06-03-16
11-03-25
0
2.5
5 mm
scale
e
E1
b
c2
A2
A2
b
c
A
e
UNIT
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
mm
1.10
0.95
A3
A1
0.15
0.00
1.20
1.01
0.50
0.35
b2
4.41
3.62
b3
2.2
2.0
b4
0.9
0.7
0.25
0.19
c2
0.30
0.24
4.10
3.80
6.2
5.8
H
1.3
0.8
L2
0.85
0.40
L
1.3
0.8
L1
w
y
D(1)
5.0
4.8
E(1)
3.3
3.1
E1(1)
D1(1)
max
0.25
4.20
1.27
0.25 0.1
1
2
3
4
mounting
base
D1
c
Plastic single-ended surface-mounted package (LFPAK; Power-SO8); 4 leads
SOT669
E
b2
b3
b4
H
D
L2
L1
A
A
w M
C
C
X
1/2
e
y C
θ
θ
(A )
3
L
A
A1
detail X
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
Fig. 17. Package outline LFPAK; Power-SO8 (SOT669)


Số phần tương tự - BUK7Y22-100E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y22-100E NEXPERIA-BUK7Y22-100E Datasheet
738Kb / 13P
   N-channel 100 V, 22 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y22-100E PHILIPS-BUK7Y22-100E_15 Datasheet
312Kb / 13P
   N-channel 100 V, 22 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
More results

Mô tả tương tự - BUK7Y22-100E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y22-100E PHILIPS-BUK7Y22-100E_15 Datasheet
312Kb / 13P
   N-channel 100 V, 22 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK9Y22-100E NEXPERIA-BUK9Y22-100E Datasheet
764Kb / 13P
   N-channel 100 V, 22 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
logo
NXP Semiconductors
BUK9Y22-100E PHILIPS-BUK9Y22-100E_15 Datasheet
356Kb / 13P
   N-channel 100 V, 22 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
9 May 2013
PSMN013-100YSE PHILIPS-PSMN013-100YSE_15 Datasheet
291Kb / 13P
   N-channel 100 V 13 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
18 December 2012
BUK7Y153-100E NXP-BUK7Y153-100E Datasheet
319Kb / 13P
   N-channel 100 V, 153 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y19-100E NEXPERIA-BUK7Y19-100E Datasheet
730Kb / 13P
   N-channel 100 V, 19 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y113-100E NXP-BUK7Y113-100E Datasheet
294Kb / 13P
   N-channel 100 V, 113 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y38-100E PHILIPS-BUK7Y38-100E_15 Datasheet
352Kb / 13P
   N-channel 100 V, 38 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
BUK7Y12-100E NXP-BUK7Y12-100E Datasheet
294Kb / 13P
   N-channel 100 V, 12 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y15-100E NXP-BUK7Y15-100E Datasheet
322Kb / 13P
   N-channel 100 V, 15 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com