công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7Y12-100E bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7Y12-100E
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 100 V, 12 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK7Y12-100E bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7Y12-100E Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-100E Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-100E Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-100E Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-100E Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-100E Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-100E Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-100E Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-100E Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
NXP Semiconductors
BUK7Y12-100E
N-channel 100 V, 12 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
BUK7Y12-100E
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved
Product data sheet
20 February 2013
6 / 13
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Ciss
input capacitance
-
3800
5067
pF
Coss
output capacitance
-
349
419
pF
Crss
reverse transfer
capacitance
VGS = 0 V; VDS = 25 V; f = 1 MHz;
Tj = 25 °C; Fig. 15
-
197
270
pF
td(on)
turn-on delay time
-
12
-
ns
tr
rise time
-
18
-
ns
td(off)
turn-off delay time
-
66
-
ns
tf
fall time
VDS = 80 V; RL = 3.2 Ω; VGS = 10 V;
RG(ext) = 5 Ω; Tj = 25 °C
-
66
-
ns
Source-drain diode
VSD
source-drain voltage
IS = 25 A; VGS = 0 V; Tj = 25 °C; Fig. 16
-
0.82
1.2
V
trr
reverse recovery time
-
48
-
ns
Qr
recovered charge
IS = 20 A; dIS/dt = -100 A/µs; VGS = 0 V;
VDS = 25 V; Tj = 25 °C
-
104
-
nC
003aai344
0
30
60
90
0
1
2
3
4
VDS(V)
ID
(A)
VGS(V) = 4
4.5
5
10
5.5
Tj = 25 °C; tp = 300 μs
Fig. 6. Output characteristics; drain current as a
function of drain-source voltage; typical values
003aai345
0
10
20
30
0
5
10
15
20
VGS(V)
RDSon
(mΩ)
Fig. 7. Drain-source on-state resistance as a function
of gate-source voltage; typical values


Số phần tương tự - BUK7Y12-100E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y12-100E NEXPERIA-BUK7Y12-100E Datasheet
731Kb / 13P
   N-channel 100 V, 12 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y12-100E PHILIPS-BUK7Y12-100E_15 Datasheet
303Kb / 13P
   N-channel 100 V, 12 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
More results

Mô tả tương tự - BUK7Y12-100E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y12-100E PHILIPS-BUK7Y12-100E_15 Datasheet
303Kb / 13P
   N-channel 100 V, 12 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
BUK7Y12-40E NXP-BUK7Y12-40E Datasheet
321Kb / 13P
   N-channel 40 V, 12 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
14 February 2013
PSMN013-100YSE PHILIPS-PSMN013-100YSE_15 Datasheet
291Kb / 13P
   N-channel 100 V 13 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
18 December 2012
BUK7Y153-100E NXP-BUK7Y153-100E Datasheet
319Kb / 13P
   N-channel 100 V, 153 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y19-100E NEXPERIA-BUK7Y19-100E Datasheet
730Kb / 13P
   N-channel 100 V, 19 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
logo
NXP Semiconductors
BUK9Y12-100E PHILIPS-BUK9Y12-100E_15 Datasheet
302Kb / 13P
   N-channel 100 V, 12 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
9 May 2013
BUK9Y12-100E NXP-BUK9Y12-100E Datasheet
294Kb / 13P
   N-channel 100 V, 12 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y113-100E NXP-BUK7Y113-100E Datasheet
294Kb / 13P
   N-channel 100 V, 113 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y38-100E PHILIPS-BUK7Y38-100E_15 Datasheet
352Kb / 13P
   N-channel 100 V, 38 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
BUK7Y15-100E NXP-BUK7Y15-100E Datasheet
322Kb / 13P
   N-channel 100 V, 15 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com