công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7Y8R7-60E bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7Y8R7-60E
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 60 V, 8.7 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK7Y8R7-60E bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7Y8R7-60E Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7Y8R7-60E Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7Y8R7-60E Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7Y8R7-60E Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7Y8R7-60E Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7Y8R7-60E Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7Y8R7-60E Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK7Y8R7-60E Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BUK7Y8R7-60E Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
NXP Semiconductors
BUK7Y8R7-60E
N-channel 60 V, 8.7 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
BUK7Y8R7-60E
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved
Product data sheet
20 February 2013
9 / 12
11. Package outline
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
SOT669
MO-235
06-03-16
11-03-25
0
2.5
5 mm
scale
e
E1
b
c2
A2
A2
b
c
A
e
UNIT
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
mm
1.10
0.95
A3
A1
0.15
0.00
1.20
1.01
0.50
0.35
b2
4.41
3.62
b3
2.2
2.0
b4
0.9
0.7
0.25
0.19
c2
0.30
0.24
4.10
3.80
6.2
5.8
H
1.3
0.8
L2
0.85
0.40
L
1.3
0.8
L1
w
y
D(1)
5.0
4.8
E(1)
3.3
3.1
E1(1)
D1(1)
max
0.25
4.20
1.27
0.25 0.1
1
2
3
4
mounting
base
D1
c
Plastic single-ended surface-mounted package (LFPAK; Power-SO8); 4 leads
SOT669
E
b2
b3
b4
H
D
L2
L1
A
A
w M
C
C
X
1/2
e
y C
θ
θ
(A )
3
L
A
A1
detail X
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
Fig. 16. Package outline LFPAK; Power-SO8 (SOT669)


Số phần tương tự - BUK7Y8R7-60E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y8R7-60E NEXPERIA-BUK7Y8R7-60E Datasheet
753Kb / 12P
   N-channel 60 V, 8.7 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y8R7-60E PHILIPS-BUK7Y8R7-60E_15 Datasheet
341Kb / 12P
   N-channel 60 V, 8.7 m standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
More results

Mô tả tương tự - BUK7Y8R7-60E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y8R7-60E PHILIPS-BUK7Y8R7-60E_15 Datasheet
341Kb / 12P
   N-channel 60 V, 8.7 m standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
BUK9Y8R7-60E NXP-BUK9Y8R7-60E Datasheet
352Kb / 13P
   N-channel 60 V, 8.7 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK9Y8R7-60E PHILIPS-BUK9Y8R7-60E_15 Datasheet
353Kb / 13P
   N-channel 60 V, 8.7 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y8R7-60E NEXPERIA-BUK7Y8R7-60E Datasheet
753Kb / 12P
   N-channel 60 V, 8.7 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y59-60E PHILIPS-BUK7Y59-60E_15 Datasheet
321Kb / 13P
   N-channel 60 V, 59 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
BUK7Y43-60E NXP-BUK7Y43-60E Datasheet
294Kb / 13P
   N-channel 60 V, 43 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y6R0-60E NXP-BUK7Y6R0-60E Datasheet
299Kb / 13P
   N-channel 60 V, 6.0 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y59-60E NXP-BUK7Y59-60E Datasheet
321Kb / 13P
   N-channel 60 V, 59 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y43-60E PHILIPS-BUK7Y43-60E_15 Datasheet
303Kb / 13P
   N-channel 60 V, 43 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
BUK7Y15-60E NXP-BUK7Y15-60E Datasheet
350Kb / 13P
   N-channel 60 V, 15 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com