công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7400ES bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ebm-papst

tên linh kiện 7400ES
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC axial compact fan
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EBMPAPST [ebm-papst]
Trang chủ  http://www.ebmpapst.com
Logo EBMPAPST - ebm-papst

7400ES bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ebm-papst

  7400ES Datasheet HTML 1Page - ebm-papst 7400ES Datasheet HTML 2Page - ebm-papst 7400ES Datasheet HTML 3Page - ebm-papst 7400ES Datasheet HTML 4Page - ebm-papst  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
AC axial compact fan
7400 ES
Technical features
Mass
1.1 kg
Dimensions
150 Ø x 55 mm
Material of impeller
Metal
Housing material
Metal
Direction of air flow
Inlet over bars
Direction of rotation
Left, looking at rotor
Bearing
Ball bearings
Lifetime L10 at 40 °C
50000 h
Lifetime L10 at maximum
temperature
24000 h
Connection line
2 single strands. Housing with grounding lug for tapping screw M4 x 6 (TORX).
Motor protection
Protected from overload by a thermal switch
Approval
VDE, CSA, UL, CE
Web data sheet XI · Page 2 / 4
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com ·
www.ebmpapst.com


Số phần tương tự - 7400ES

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
7400 ONSEMI-7400 Datasheet
75Kb / 4P
   Quad 2-Input NAND Gate?
December, 1999 ??Rev. 6
logo
Fairchild Semiconductor
7400 FAIRCHILD-7400 Datasheet
47Kb / 4P
   Quad 2-Input NAND Gates
7400 FAIRCHILD-7400 Datasheet
59Kb / 5P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
Heyco.
7400 HEYCO-7400 Datasheet
90Kb / 1P
   Female Pin Connectors
logo
Fairchild Semiconductor
7400 FAIRCHILD-7400 Datasheet
79Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
More results

Mô tả tương tự - 7400ES

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ebm-papst
AC6100NM EBMPAPST-AC6100NM_11 Datasheet
100Kb / 3P
   AC axial compact fan
5606S EBMPAPST-5606S Datasheet
287Kb / 4P
   AC axial compact fan
5900 EBMPAPST-5900 Datasheet
293Kb / 4P
   AC axial compact fan
4606N EBMPAPST-4606N Datasheet
296Kb / 4P
   AC axial compact fan
5958 EBMPAPST-5958 Datasheet
293Kb / 4P
   AC axial compact fan
7806ES EBMPAPST-7806ES Datasheet
293Kb / 4P
   AC axial compact fan
8800TV EBMPAPST-8800TV Datasheet
220Kb / 3P
   AC axial compact fan
W4S200HK0401 EBMPAPST-W4S200HK0401 Datasheet
183Kb / 5P
   AC axial compact fan
4550N EBMPAPST-4550N Datasheet
296Kb / 4P
   AC axial compact fan
4650N EBMPAPST-4650N Datasheet
296Kb / 4P
   AC axial compact fan
4580Z EBMPAPST-4580Z Datasheet
285Kb / 4P
   AC axial compact fan
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com