công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST526PND684MLZ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Coilcraft lnc.

tên linh kiện ST526PND684MLZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Coupled Inductors for Critical Applications
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COILCRAFT [Coilcraft lnc.]
Trang chủ  http://www.coilcraft.com
Logo COILCRAFT - Coilcraft lnc.

ST526PND684MLZ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Coilcraft lnc.

  ST526PND684MLZ Datasheet HTML 1Page - Coilcraft lnc. ST526PND684MLZ Datasheet HTML 2Page - Coilcraft lnc. ST526PND684MLZ Datasheet HTML 3Page - Coilcraft lnc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Coupled Inductors–ST526PND
1102 Silver Lake Road
Cary IL 60013
Phone
Fax
800-981-0363
847-639-1508
E-mail
Web
cps@coilcraft.com
www.coilcraft-cps.com
®
© Coilcraft, Inc. 2012
Specifications subject to change without notice.
Please check our website for latest information.
Document ST621-3 Revised 02/15/12
7342 COUPLED INDUCTORS
Typical L vs Current
Typical L vs Frequency
Irms Derating
1
10
100
1000
10000
0.01
0.1
10
1
Current (A)
4.7 µH
10 µH
47 µH
100 µH
470 µH
1000 µH
1
10
100
1000
10000
0.1
1
100
10
Frequency (MHz)
4.7 µH
10 µH
47 µH
100 µH
470 µH
1000 µH
-40
-20
020406080
100
140
120
Ambient temperature (°C)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0


Số phần tương tự - ST526PND684MLZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BCM Advanced Research.
ST526-RX370Q BCM-ST526-RX370Q Datasheet
470Kb / 1P
   SySTIUM® Model 526E Chassis Power Supply BCM RX370Q Mini-ITX Motherboard for Certified Solution
2021/08/18
More results

Mô tả tương tự - ST526PND684MLZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Coilcraft lnc.
ST512PJD COILCRAFT-ST512PJD Datasheet
335Kb / 3P
   Coupled Inductors for Critical Applications
ST466PJD COILCRAFT-ST466PJD Datasheet
377Kb / 3P
   Coupled Inductors for Critical Applications
ST450PHD COILCRAFT-ST450PHD Datasheet
383Kb / 2P
   Coupled Inductors for Critical Applications
ST413RAE COILCRAFT-ST413RAE Datasheet
186Kb / 2P
   Chip Inductors for Critical Applications
ST413RAA COILCRAFT-ST413RAA Datasheet
229Kb / 2P
   Chip Inductors for Critical Applications
ST413RAD COILCRAFT-ST413RAD Datasheet
176Kb / 2P
   Chip Inductors for Critical Applications
ST413RAM COILCRAFT-ST413RAM Datasheet
187Kb / 2P
   Chip Inductors for Critical Applications
ST450RAB COILCRAFT-ST450RAB Datasheet
178Kb / 2P
   Chip Inductors for Critical Applications
ST312RAG COILCRAFT-ST312RAG Datasheet
188Kb / 2P
   Chip Inductors for Critical Applications
ST312RAM COILCRAFT-ST312RAM Datasheet
201Kb / 2P
   Chip Inductors for Critical Applications
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com