công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM1051JR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADM1051JR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Dual Voltage Regulator Controllers
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM1051JR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADM1051JR Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADM1051JR Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADM1051JR Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADM1051JR Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADM1051JR Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM1051JR Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM1051JR Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM1051JR Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM1051JR Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
REV. 0
–5–
ADM1051/ADM1051A
TEMPERATURE – C
1.40
085
1.45
1.50
1.55
1.85
1.70
1.80
1.60
1.65
1.75
25
1.8V CHANNEL
1.5V CHANNEL
TPC 7. Regulator Output Voltage vs. Temperature
BW
20.0mV
M 1.00 s Ch2
–13.6 mV
Tek STOP: Single Seq 50.0ms/S
TPC 8. Transient Response Channel 1, 10 mA to 2 A
Output Load Step
BW
Ch2 20.0mV
M 1.00 s Ch2
14.8 mV
Tek
Single Seq 50.0ms/S
TPC 9. Transient Response Channel 1, 2 A to 10 mA
Output Load Step
BW
Ch2 20.0mV
M 1.00 s Ch2
–16.8 mV
Tek
Single Seq 50.0ms/S
TPC 10. Transient Response Channel 2, 10 mA to 2 A
Output Load Step
BW
Ch2 20.0mV
M 1.00 s Ch2
10.4 mV
Tek
Single Seq 50.0ms/S
TPC 11. Transient Response Channel 2, 2 A to 10 mA
Output Load Step
Tek
10.0kS/S
4 Acqs
Ch1
10.0 V
M 5.00ms Ch1
1.0 V
TPC 12. Force Output in Hiccup Mode, Channel 1


Số phần tương tự - ADM1051JR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1051A AD-ADM1051A_15 Datasheet
182Kb / 10P
   Precision Dual Voltage Regulator Controllers
REV. 0
ADM1051 AD-ADM1051_15 Datasheet
182Kb / 10P
   Precision Dual Voltage Regulator Controllers
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADM1051JR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM1051A AD-ADM1051A_15 Datasheet
182Kb / 10P
   Precision Dual Voltage Regulator Controllers
REV. 0
ADM1051 AD-ADM1051_15 Datasheet
182Kb / 10P
   Precision Dual Voltage Regulator Controllers
REV. 0
ADM1052 AD-ADM1052 Datasheet
164Kb / 8P
   Precision Dual Voltage Regulator Controller
REV. A
ADM1052 AD-ADM1052_15 Datasheet
163Kb / 8P
   Precision Dual Voltage Regulator Controller
REV. A
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX8737 MAXIM-MAX8737 Datasheet
749Kb / 15P
   Dual, Low-Voltage Linear Regulator Controllers with External MOSFETs
Rev 0; 5/05
logo
New Japan Radio
NJM723 NJRC-NJM723 Datasheet
163Kb / 4P
   PRECISION VOLTAGE REGULATOR
logo
Hitachi Semiconductor
HA17723 HITACHI-HA17723 Datasheet
91Kb / 17P
   Precision Voltage Regulator
logo
NXP Semiconductors
MA723 PHILIPS-MA723 Datasheet
67Kb / 6P
   Precision voltage regulator
1994 Aug 31
logo
Fairchild Semiconductor
KA723 FAIRCHILD-KA723 Datasheet
46Kb / 8P
   Precision Voltage Regulator
logo
Microsemi Corporation
SG723 MICROSEMI-SG723 Datasheet
88Kb / 4P
   PRECISION VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com