công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG708CRU bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG708CRU
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS, 3 ohm Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG708CRU bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADG708CRU Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG708CRU Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG708CRU Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG708CRU Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG708CRU Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG708CRU Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG708CRU Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG708CRU Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG708CRU Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
ADG708/ADG709
–10–
REV. 0
VS8
3V
50%
tTRANSITION
90%
90%
ADDRESS
DRIVE (VIN)
50%
0V
VS1
VOUT
tTRANSITION
A2
D
* SIMILAR CONNECTION FOR ADG709
A1
A0
EN
GND
ADG708*
S1
S8
S2 THRU S7
VIN
2.4V
50
35pF
VDD
VSS
VDD
VSS
VS1
VS8
300
RL
CL
VOUT
Test Circuit 5. Switching Time of Multiplexer, tTRANSITION
tOPEN
3V
80%
80%
ADDRESS
DRIVE (VIN)
0V
VOUT
A2
D
* SIMILAR CONNECTION FOR ADG709
A1
A0
EN
GND
ADG708*
S1
S8
S2 THRU S7
VIN
2.4V
50
35pF
VDD
VSS
VDD
VSS
VS
300
RL
CL
VOUT
Test Circuit 6. Break-Before-Make Delay, tOPEN
Test Circuits
RON = V1/IDS
VS
V1
IDS
D
S
Test Circuit 1. On Resistance
VD
A
0.8V
D
IS(OFF)
VSS
VDD
VSS
VDD
S1
S2
S8
EN
GND
VS
Test Circuit 2. IS (OFF)
VS
A
0.8V
D
ID (OFF)
VSS
VDD
VSS
VDD
S1
S2
S8
EN
GND
VD
Test Circuit 3. I
D (OFF)
A
2.4V
D
ID (ON)
VSS
VDD
VSS
VDD
S1
S8
EN
GND
VD
VS
Test Circuit 4. I
D (ON)


Số phần tương tự - ADG708CRU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG708CRU AD-ADG708CRU Datasheet
332Kb / 20P
   Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
REV. D
ADG708CRU AD-ADG708CRU Datasheet
332Kb / 20P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/ 2.5 V, 3 Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
Rev.D
ADG708CRU-REEL AD-ADG708CRU-REEL Datasheet
332Kb / 20P
   Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
REV. D
ADG708CRU-REEL AD-ADG708CRU-REEL Datasheet
332Kb / 20P
   CMOS, 1.8 V to 5.5 V/ 2.5 V, 3 Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
Rev.D
ADG708CRUZ AD-ADG708CRUZ Datasheet
332Kb / 20P
   Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
REV. D
More results

Mô tả tương tự - ADG708CRU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG709 AD-ADG709_15 Datasheet
332Kb / 20P
   Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
Rev. E
ADG709CRUZ AD-ADG709CRUZ Datasheet
332Kb / 20P
   Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
REV. D
ADG708 AD-ADG708_15 Datasheet
332Kb / 20P
   Low Voltage 4-/8-Channel Multiplexers
Rev. E
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX398 MAXIM-MAX398_V01 Datasheet
564Kb / 20P
   Precision, 8-Channel/Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Multiplexers
2007
MAX398 MAXIM-MAX398 Datasheet
101Kb / 12P
   Precision, 8-Channel/Dual 4-Channel, Low-Voltage, CMOS Analog Multiplexers
Rev. 2; 7/96
logo
Analog Devices
ADG706 AD-ADG706 Datasheet
154Kb / 11P
   CMOS, 2.5ohm Low-Voltage, 8-/16-Channel Multiplexers
REV. 0
AD7501 AD-AD7501 Datasheet
199Kb / 4P
   CMOS 4/8 Channel Analog Multiplexers
REV. B
ADG509A AD-ADG509A_15 Datasheet
387Kb / 16P
   CMOS 4-/8-Channel Analog Multiplexers
REV. D
AD7501JNZ AD-AD7501JNZ Datasheet
205Kb / 4P
   CMOS 4-/8-Channel Analog Multiplexers
REV. B
AD7501JNZ AD-AD7501JNZ Datasheet
181Kb / 4P
   CMOS 4-/8-Channel Analog Multiplexers
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com