công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG663BRU bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG663BRU
Giải thích chi tiết về linh kiện  LC2MOS Precision 5 V Quad SPST Switches
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG663BRU bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

  ADG663BRU Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADG663BRU Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG663BRU Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG663BRU Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG663BRU Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG663BRU Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG663BRU Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG663BRU Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
ADG661/ADG662/ADG663
–6–
REV. 0
Typical Performance Characteristics
50
0
30
10
20
40
VD OR VS – DRAIN OR SOURCE VOLTAGE – V
–5
5
–4
3
4
2
1
0
–1
–2
–3
TA = +25 C
VDD = +5V
VSS = –5V
Figure 1. On Resistance as a
Function of VD (VS) Dual Supplies
10nA
100nA
1 A
10 A
100 A
100k
10M
100
1k
10k
1M
FREQUENCY – Hz
10
1mA
10mA
4 SW
1 SW
I–, I+
VDD = +5V
VSS = –5V
Figure 4. Supply Current vs. Input
Switching Frequency
VD OR VS – DRAIN OR SOURCE VOLTAGE
0.006
0.000
–0.006
–5
5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
0.004
0.002
–0.002
–0.004
VDD = +5V
VSS = –5V
TA = +25 C
ID(OFF)
IS(OFF)
ID(ON)
Figure 7. Leakage Currents as a
Function of VD (VS)
50
0
30
10
20
40
VD OR VS – DRAIN OR SOURCE VOLTAGE – V
–5
5
–4
3
4
2
1
0
–1
–2
–3
VDD = +5V
VSS = –5V
+85 C
+25 C
Figure 2. On Resistance as a
Function of VD (VS) for
Different Temperatures
10
0.001
25
1
0.01
35
0.1
105
95
85
75
65
55
45
TEMPERATURE – C
ID (OFF)
ID (ON)
IS (OFF)
VDD = +5V
VSS = –5V
VS = 5V
VD = 5V
Figure 5. Leakage Currents as a
Function of Temperature
FREQUENCY – Hz
110
100
60
100
10M
1k
10k
100k
1M
90
80
70
VDD = +5V
VSS = –5V
Figure 8. Crosstalk vs. Frequency
VD OR VS – DRAIN OR SOURCE VOLTAGE – V
50
0
01
5
23
4
40
30
20
10
TA = +25°C
VDD = +5V
VSS = 0V
Figure 3. On Resistance as a
Function of VD (VS) Single Supply
40
FREQUENCY – Hz
120
100
100
10M
1k
10k
100k
1M
80
60
VDD = +5V
VSS = –5V
Figure 6. Off Isolation vs.
Frequency


Số phần tương tự - ADG663BRU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG663BRU AD-ADG663BRU Datasheet
131Kb / 8P
   LC2MOS Precision 5 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG663BRUZ AD-ADG663BRUZ Datasheet
131Kb / 8P
   LC2MOS Precision 5 V Quad SPST Switches
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADG663BRU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG663BRUZ AD-ADG663BRUZ Datasheet
131Kb / 8P
   LC2MOS Precision 5 V Quad SPST Switches
REV. 0
ADG513BRZ-REEL7 AD-ADG513BRZ-REEL7 Datasheet
134Kb / 12P
   LC2MOS Precision 5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. C
ADG511BRZ AD-ADG511BRZ Datasheet
144Kb / 12P
   LC2MOS Precision 5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. C
ADG511 AD-ADG511 Datasheet
124Kb / 11P
   LC2MOS Precision 5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. B
ADG411 AD-ADG411 Datasheet
156Kb / 8P
   LC2MOS Precision Quad SPST Switches
REV. A
ADG412BRZ AD-ADG412BRZ Datasheet
223Kb / 16P
   LC2MOS Precision Quad SPST Switches
REV. D
ADG433ABRZ AD-ADG433ABRZ Datasheet
137Kb / 8P
   LC2MOS Precision Quad SPST Switches
REV. C
ADG431 AD-ADG431 Datasheet
119Kb / 8P
   LC2MOS Precision Quad SPST Switches
REV. B
ADG512BRZ-REEL AD-ADG512BRZ-REEL Datasheet
134Kb / 12P
   a LC2MOS Precision 5 V/3 V Quad SPST Switches
REV. C
ADG663 AD-ADG663_15 Datasheet
131Kb / 8P
   Precision 5 V Quad SPST Switches
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com