công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML322PZA823MLZ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Coilcraft lnc.

tên linh kiện ML322PZA823MLZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Reliability Power Inductors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COILCRAFT [Coilcraft lnc.]
Trang chủ  http://www.coilcraft.com
Logo COILCRAFT - Coilcraft lnc.

ML322PZA823MLZ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Coilcraft lnc.

  ML322PZA823MLZ Datasheet HTML 1Page - Coilcraft lnc. ML322PZA823MLZ Datasheet HTML 2Page - Coilcraft lnc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1102 Silver Lake Road
Cary IL 60013
Phone
Fax
800-981-0363
847-639-1508
E-mail
Web
cps@coilcraft.com
www.coilcraft-cps.com
®
© Coilcraft, Inc. 2012
Specifications subject to change without notice.
Please check our website for latest information.
2006 POWER INDUCTORS
Document ML763-2 Revised 01/07/11
Typical L vs Current
Typical L vs Frequency
Irms Derating
Dimensions are in
inches
mm
0.079 ±0.008
2,0 ±0,2
0.075 ±0.008
1,9 ±0,2
0.024
0,60
max
Recommended
Land Pattern
0.057
1,45
0.087
2,2
0.041
1,04
0.069
1,75
0.014
0,35
0.030
0,75
min
max
max
0.1
10
1
100
0.1
1
100
10
Frequency (MHz)
82 µH
3.3 µH
10 µH
33 µH
1 µH
0.01
0.1
1
10
Current (A)
100
0.1
10
1
100
82 µH
3.3 µH
10 µH
33 µH
1 µH
ML322PZASeries
Suggested
Land Pattern
-40
-55
-20
020406080
100
160
140
120
Ambient temperature (°C)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0


Số phần tương tự - ML322PZA823MLZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML320G2 MITSUBISHI-ML320G2 Datasheet
142Kb / 4P
   LASER DIODES FOR INDUSTRIAL SYSTEMS
ML320G2-11 MITSUBISHI-ML320G2-11 Datasheet
142Kb / 4P
   LASER DIODES FOR INDUSTRIAL SYSTEMS
logo
MicroPower Direct, LLC
ML324D-05RU MPD-ML324D-05RU Datasheet
687Kb / 2P
   Ultra-Compact, 3W Wide 4:1 Input, SMT DC/DC Con vert ers
ML324D-12RU MPD-ML324D-12RU Datasheet
687Kb / 2P
   Ultra-Compact, 3W Wide 4:1 Input, SMT DC/DC Con vert ers
ML324D-15RU MPD-ML324D-15RU Datasheet
687Kb / 2P
   Ultra-Compact, 3W Wide 4:1 Input, SMT DC/DC Con vert ers
More results

Mô tả tương tự - ML322PZA823MLZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Coilcraft lnc.
MS433PZA COILCRAFT-MS433PZA Datasheet
271Kb / 2P
   High Reliability Power Inductors
MS483PYA COILCRAFT-MS483PYA Datasheet
245Kb / 3P
   High Reliability Power Inductors
ML486PJB COILCRAFT-ML486PJB Datasheet
291Kb / 2P
   High-Reliability Power Inductors
ML512PYA COILCRAFT-ML512PYA Datasheet
292Kb / 3P
   High Reliability Power Inductors
MS512PJB COILCRAFT-MS512PJB Datasheet
324Kb / 2P
   High-Reliability Power Inductors
MS512PYA COILCRAFT-MS512PYA Datasheet
287Kb / 3P
   High Reliability Power Inductors
MS515PYA COILCRAFT-MS515PYA Datasheet
296Kb / 4P
   High-Reliability Power Inductors
MS558PTA COILCRAFT-MS558PTA Datasheet
270Kb / 2P
   High-Reliability Power Inductors
MS566PNB COILCRAFT-MS566PNB Datasheet
373Kb / 2P
   High-Reliability Power Inductors
ML563PKA COILCRAFT-ML563PKA Datasheet
699Kb / 2P
   High-Reliability Power Inductors
ML598PTA COILCRAFT-ML598PTA Datasheet
341Kb / 2P
   High-Reliability Power Inductors
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com