công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG613YRU bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG613YRU
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 pC Chanrge Injection, 100 pA Leakage, CMOS -5 V/5 V/3 V Quad SPST Switches
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG613YRU bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADG613YRU Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG613YRU Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG613YRU Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG613YRU Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG613YRU Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG613YRU Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG613YRU Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG613YRU Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG613YRU Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
REV. 0
ADG611/ADG612/ADG613
–11–
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
16-Lead TSSOP
(RU-16)
16
9
8
1
0.256 (6.50)
0.246 (6.25)
0.177 (4.50)
0.169 (4.30)
PIN 1
0.201 (5.10)
0.193 (4.90)
SEATING
PLANE
0.006 (0.15)
0.002 (0.05)
0.0118 (0.30)
0.0075 (0.19)
0.0256 (0.65)
BSC
0.0433 (1.10)
MAX
0.0079 (0.20)
0.0035 (0.090)
0.028 (0.70)
0.020 (0.50)
8
0


Số phần tương tự - ADG613YRU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG613YRUZ-REEL1 AD-ADG613YRUZ-REEL1 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V, Quad SPST Switches
REV. A
ADG613YRUZ-REEL71 AD-ADG613YRUZ-REEL71 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V, Quad SPST Switches
REV. A
ADG613YRUZ1 AD-ADG613YRUZ1 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V, Quad SPST Switches
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADG613YRU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG611 AD-ADG611_09 Datasheet
361Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V, Quad SPST Switches
REV. A
logo
Vishay Siliconix
DG9234E VISHAY-DG9234E_V01 Datasheet
277Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, 5 V / 3 V, Dual SPST Analog Switches
08-Feb-17
DG9232E VISHAY-DG9232E Datasheet
276Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, 5 V / 3 V, Dual SPST Analog Switches
Rev. A, 25-Jul-16
logo
Analog Devices
ADG604YRUZ AD-ADG604YRUZ Datasheet
162Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage CMOS 5,-5 V/5 V/3 V 4-Channel Multiplexer
REV. 0
ADG636 AD-ADG636 Datasheet
147Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage CMOS 5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. 0
ADG604 AD-ADG604 Datasheet
155Kb / 12P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage CMOS 짹5 V/5 V/3 V 4-Channel Multiplexer
REV. 0
logo
Vishay Siliconix
DG611A VISHAY-DG611A_V01 Datasheet
327Kb / 17P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
08-Feb-17
logo
Analog Devices
ADG636YRU-REEL AD-ADG636YRU-REEL Datasheet
498Kb / 16P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, CMOS, 짹5 V/5 V/3 V Dual SPDT Switch
REV. B
logo
Vishay Siliconix
DG611A VISHAY-DG611A_11 Datasheet
240Kb / 15P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. C, 30-May-11
DG611A VISHAY-DG611A Datasheet
194Kb / 11P
   1 pC Charge Injection, 100 pA Leakage, Quad SPST Switches
Rev. A, 04-Feb-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com