công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4005G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DIOTEC Electronics Corporation

tên linh kiện 1N4005G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Glass Passivated Die Construction
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DEC [DIOTEC Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.diotec-usa.com
Logo DEC - DIOTEC Electronics Corporation

1N4005G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DIOTEC Electronics Corporation

  1N4005G Datasheet HTML 1Page - DIOTEC Electronics Corporation 1N4005G Datasheet HTML 2Page - DIOTEC Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1N4001G THRU 1N4007G
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES


Số phần tương tự - 1N4005G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1N4005G PHILIPS-1N4005G Datasheet
40Kb / 5P
   Rectifiers(Rugged glass package, using a high temperature alloyed construction)
1996 May 24
logo
Microdiode Electronics ...
1N4005G CHENDA-1N4005G Datasheet
735Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Diotech Company.
1N4005G DIOTECH-1N4005G Datasheet
826Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
1N4005G LRC-1N4005G Datasheet
51Kb / 2P
   1A GENERAL PURPOSE GPP DIODES
1N4005G LRC-1N4005G Datasheet
186Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
More results

Mô tả tương tự - 1N4005G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sangdest Microelectroni...
SD560BP SMC-SD560BP Datasheet
191Kb / 5P
   Glass Passivated Die Construction
GBJ35005 SMC-GBJ35005 Datasheet
262Kb / 4P
   Glass passivated die construction
S1A-M SMC-S1A-M Datasheet
145Kb / 4P
   Glass Passivated Die Construction
logo
Diodes Incorporated
ES2D-13-F DIODES-ES2D-13-F Datasheet
120Kb / 4P
   Glass Passivated Die Construction
logo
Sangdest Microelectroni...
DF01 SMC-DF01 Datasheet
149Kb / 4P
   Glass passivated die construction
ABS2U SMC-ABS2U Datasheet
156Kb / 5P
   Glass passivated die construction
logo
Mospec Semiconductor
GBJ15005 MOSPEC-GBJ15005 Datasheet
160Kb / 2P
   Glass Passivated Die Construction
GBU4A MOSPEC-GBU4A Datasheet
190Kb / 2P
   Glass Passivated Die Construction
logo
DIYI Electronic Technol...
GBU6005G DYELEC-GBU6005G Datasheet
2Mb / 2P
   Glass passivated die construction
logo
Diodes Incorporated
S3K-13 DIODES-S3K-13 Datasheet
271Kb / 4P
   Glass Passivated Die Construction
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com