công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC34163P bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC34163P
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.4 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC34163P bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC34163P Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC34163P Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC34163P Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC34163P Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC34163P Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC34163P Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC34163P Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC34163P Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC34163P Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
MC34163, MC33163
http://onsemi.com
4
100
CT, OSCILLATOR TIMING CAPACITOR (nF)
0.1
10
1.0
1.0
10
Figure 2. Output Switch On−Off Time
versus Oscillator Timing Capacitor
Figure 3. Oscillator Frequency Change
versus Temperature
2.0
-55
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
0
-2.0
-4.0
-6.0
-25
0
25
50
75
100
125
1
2
3
4
5
VCC = 15 V
CT = 620 pF
VCC = 15 V
TA = 25°C
1)ton, RDT = ∞
2)ton, RDT = 20 k
3)ton, toff, RDT = 10 k
4)toff, RDT = 20 k
5)toff, RDT = ∞
Figure 4. Feedback Comparator 1 Input Bias
Current versus Temperature
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
-55
-25
0
25
50
75
100
125
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
VCC = 15 V
Pin 16 = VCC + 5.0 V
Figure 5. Feedback Comparator 2 Threshold
Voltage versus Temperature
7.6
7.4
7.2
7.0
6.8
-55
-25
0
25
50
75
100
125
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
IZ = 25 mA
Figure 6. Bootstrap Input Current
Source versus Temperature
Figure 7. Bootstrap Input Zener Clamp
Voltage versus Temperature
140
-55
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
120
100
80
60
-25
0
25
50
75
100
125
1300
1280
1260
1240
1220
1200
-55
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
-25
0
25
50
75
100
125
Vth Typ = 1250 mV
Vth Min = 1225 mV
VCC = 15 V
VFB1 = 5.05 V
Vth Max = 1275 mV
VCC = 15 V


Số phần tương tự - MC34163P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34163P ONSEMI-MC34163P Datasheet
397Kb / 16P
   POWER SWITCHING REGULATORS
REV 2
MC34163P ONSEMI-MC34163P Datasheet
248Kb / 16P
   3.4 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 5
MC34163PG ONSEMI-MC34163PG Datasheet
248Kb / 16P
   3.4 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC34163P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34163 ONSEMI-MC34163_05 Datasheet
248Kb / 16P
   3.4 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 5
MC34063LINVEVB ONSEMI-MC34063LINVEVB Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063A ONSEMI-MC33063A Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/Inverting Switching Regulators
December, 2016 ??Rev. 24
MC34063A ONSEMI-MC34063A_16 Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/Inverting Switching Regulators
December, 2016 ??Rev. 24
MC34063LBBEVB ONSEMI-MC34063LBBEVB Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC34063LBKEVB ONSEMI-MC34063LBKEVB Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
logo
Guangdong Kexin Industr...
MC34063 KEXIN-MC34063 Datasheet
54Kb / 2P
   1.2 A, Step-Up/Down/Inverting Switching Regulators
logo
ON Semiconductor
NCP3063MNTXG ONSEMI-NCP3063MNTXG Datasheet
364Kb / 19P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
November, 2009 ??Rev. 9
NCV33163 ONSEMI-NCV33163 Datasheet
203Kb / 16P
   2.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
November, 2002 - Rev. 0
logo
Unisonic Technologies
MC33167 UTC-MC33167 Datasheet
220Kb / 8P
   5.0A, STEP-UP/DOWN/ INVERTING SWITCHING REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com