công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST2220XR223G631 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
|
ST2220XR223G631 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
5 / 10 page DIELECTRIC X7R SIZE 1812 1825 2220 2225 RATED VOLTAGE (VDC) 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100pF (101) 120pF (121) 150pF (151) 180pF (181) 220pF (221) 270pF (271) 330pF (331) 390pF (391) 470pF (471) 560pF (561) 680pF (681) 820pF (821) 1,000pF (102) 1,200pF (122) 1,500pF (152) 1,800pF (182) 2,200pF (222) 2,700pF (272) 3,300pF (332) 3,900pF (392) 4,700pF (472) 5,600pF (562) 6,800pF (682) 8,200pF (822) 0.010µF (103) 0.012µF (123) 0.015µF (153) 0.018µF (183) 0.022µF (223) 0.027µF (273) 0.033µF (333) 0.039µF (393) 0.047µF (473) 0.056µF (563) 0.068µF (683) 0.082µF (823) 0.10µF (104) 0.12µF (124) 0.15µF (154) 0.18µF (184) 0.22µF (224) 0.27µF (274) 0.33µF (334) 0.39µF (394) 0.47µF (474) 0.56µF (564) 0.68µF (684) 0.82µF (824) 1.0µF (105) 1.2µF (125) 1.5µF (155) 1.8µF (185) 2.2µF (225) 2.7µF (275) 3.3µF (335) 3.9µF (395) 4.7µF (475) Soft Termination Multilayer Ceramic Chip Capacitors RoHS MERITEK ST Series Rev.7 |
Số phần tương tự - ST2220XR223G631 |
|
Mô tả tương tự - ST2220XR223G631 |