công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD2572_F085 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD2572_F085
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 29A, 54m廓
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD2572_F085 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD2572_F085_08 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD2572_F085_08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD2572_F085_08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD2572_F085_08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD2572_F085_08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD2572_F085_08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD2572_F085_08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD2572_F085_08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD2572_F085_08 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
FDD2572_F085 Rev.A
3
www.fairchildsemi.com
Typical Characteristics T
C = 25°C unless otherwise noted
Figure 1. Normalized Power Dissipation vs
Ambient Temperature
Figure 2. Maximum Continuous Drain Current vs
Case Temperature
Figure 3. Normalized Maximum Transient Thermal Impedance
Figure 4. Peak Current Capability
TC, CASE TEMPERATURE (
oC)
0
0
255075
100
175
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
125
150
0
5
10
15
20
25
30
35
40
25
50
75
100
125
150
175
TC, CASE TEMPERATURE (
oC)
VGS = 10V
0.01
0.1
1.0
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
2.0
10-5
t , RECTANGULAR PULSE DURATION (s)
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJC x RθJC + TC
PDM
t1
t2
0.5
0.2
0.1
0.05
0.01
0.02
DUTY CYCLE - DESCENDING ORDER
SINGLE PULSE
100
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
20
500
t , PULSE WIDTH (s)
TRANSCONDUCTANCE
MAY LIMIT CURRENT
IN THIS REGION
VGS = 10V
TC = 25
oC
I = I25
175 - TC
150
FOR TEMPERATURES
ABOVE 25oC DERATE PEAK
CURRENT AS FOLLOWS:


Số phần tương tự - FDD2572_F085_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FDD2572-F085 ONSEMI-FDD2572-F085 Datasheet
477Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 29A, 54m廓
September-2017, Rev.1
More results

Mô tả tương tự - FDD2572_F085_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDP2572 FAIRCHILD-FDP2572_12 Datasheet
368Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 29A, 54m廓
logo
ON Semiconductor
FDD2572-F085 ONSEMI-FDD2572-F085 Datasheet
477Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 29A, 54m廓
September-2017, Rev.1
logo
Fairchild Semiconductor
FDB2572 FAIRCHILD-FDB2572 Datasheet
269Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 150V, 29A, 54m?
FDD2572 FAIRCHILD-FDD2572 Datasheet
247Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 150V, 29A, 54m?
FDB2552-F085 FAIRCHILD-FDB2552-F085 Datasheet
422Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 37A, 36m廓
FDPF770N15A FAIRCHILD-FDPF770N15A Datasheet
222Kb / 9P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 10A, 77m廓
FDP075N15A FAIRCHILD-FDP075N15A Datasheet
315Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 130A, 7.5m廓
FDP2552 FAIRCHILD-FDP2552_12 Datasheet
357Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 37A, 36m廓
FDB2552_F085 FAIRCHILD-FDB2552_F085 Datasheet
422Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 37A, 36m廓
FDB2532 FAIRCHILD-FDB2532_10 Datasheet
210Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 150V, 79A, 16m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com