công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PD-615R-6 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PowerDynamics, Inc

tên linh kiện PD-615R-6
Giải thích chi tiết về linh kiện  NEMA 6-15R; 6.4 Q.C TAB; SNAP IN PANEL MOUNT RECEPTACLE
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERDYNAMICS [PowerDynamics, Inc]
Trang chủ  http://www.powerdynamics.com/
Logo POWERDYNAMICS - PowerDynamics, Inc

PD-615R-6 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PowerDynamics, Inc

  PD-615R-6 Datasheet HTML 1Page - PowerDynamics, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Số phần tương tự - PD-615R-6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PowerDynamics, Inc
PD-620R-6 POWERDYNAMICS-PD-620R-6 Datasheet
218Kb / 1P
   NEMA 6-20R; 6.4 Q.C TAB; SNAP IN PANEL MOUNT RECEPTACLE
logo
Mean Well Enterprises C...
PD-65 MEANWELL-PD-65 Datasheet
424Kb / 2P
   65W Dual Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
PD-65 RSG-PD-65 Datasheet
120Kb / 2P
   65W Dual Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
PD-65 MEANWELL-PD-65 Datasheet
428Kb / 2P
   65W Dual Output Switching Power Supply
logo
Microsemi Corporation
PD-6500G MICROSEMI-PD-6500G Datasheet
927Kb / 2P
   Business-class Midspan Family with Network Management System and Lifetime Warranty
More results

Mô tả tương tự - PD-615R-6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PowerDynamics, Inc
PD-515R-6 POWERDYNAMICS-PD-515R-6 Datasheet
45Kb / 1P
   NEMA 5-15R; 6.4 Q.C TAB SNAP IN PANEL MOUNT RECEPTACLE
PD-520R-6 POWERDYNAMICS-PD-520R-6 Datasheet
1Mb / 1P
   NEMA 5-15R /5-20R; 6.4 Q.C TAB SNAP IN PANEL MOUNT RECEPTACLE
PD-620R-6 POWERDYNAMICS-PD-620R-6 Datasheet
218Kb / 1P
   NEMA 6-20R; 6.4 Q.C TAB; SNAP IN PANEL MOUNT RECEPTACLE
PD-20-2 POWERDYNAMICS-PD-20-2 Datasheet
116Kb / 1P
   NEMA 5-15R / 5-20R; IDC TYPE SNAP IN PANEL MOUNT RECEPTACLE
logo
Qualtek Electronics Cor...
738W-CX2-01 QUALTEK-738W-CX2-01 Datasheet
378Kb / 1P
   SNAP-IN NEMA 1-15R
logo
Adam Technologies, Inc.
NEMA-5-3-B ADAM-TECH-NEMA-5-3-B Datasheet
80Kb / 1P
   NEMA UNIVERSAL PANEL SNAP RECEPTACLE
NEMA-5-3 ADAM-TECH-NEMA-5-3 Datasheet
99Kb / 1P
   NEMA UNIVERSAL PANEL SNAP RECEPTACLE
logo
PowerDynamics, Inc
PD-515R-SW POWERDYNAMICS-PD-515R-SW Datasheet
104Kb / 1P
   NEMA 5-15R SNAP IN OUTLET;SHORT BODY PANEL MOUNT; WITH 152mm LONG WIRES; STRIP & RETAIN
logo
Qualtek Electronics Cor...
740W-D-02 QUALTEK-740W-D-02 Datasheet
332Kb / 1P
   DUPLEX RECEPTACLE, NEMA 5-15R
logo
PowerDynamics, Inc
PD-L515R-B POWERDYNAMICS-PD-L515R-B Datasheet
53Kb / 1P
   NEMA L5-15R LOCKING RECEPTACLE
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com