công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSD203AC2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KSD203AC2
Giải thích chi tiết về linh kiện  PRODUCT SPECIFICATION
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KSD203AC2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - COSMO Electronics Corporation

  KSD203AC2_11 Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation KSD203AC2_11 Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
PRODUCT SPECIFICATION
DATE: 05/27/11'
NO. 58022203
cosmo
ELECTRONICS CORPORATION
SOLID STATE RELAY:
KSD203AC2
SHEET 2 OF 2
REV.
4
3.Absolute Maximum Ratings
(Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Input
Input signal voltage
Drop-out voltage
VIN
Vdo
4~32
1
VDC
VDC
Output
RMS on-state current
Peak one cycle surge current
Repetitive peak-off state voltage
Operating frequency
Critical rate of rise of on-state current
Load supply voltage
IT
Isurge
VDRM
f
di/dt
Vout
3
30
600
47~70
50
250
Arms
A
V
Hz
A/us
Vrms AC
Isolation voltage input to output
Viso
4000
Vrms
Operating temperature
Topr
-30~100
Storage temperature
Tstg
-30~125
Soldering temperature 10 sec
Tsol
260
4.Electrical Characteristics
(Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN
TYP
MAX
Unit
Input
Pick-up voltage
Input current
Vpu
Iin
It=1Arms
Vin=4~32V
5
4
12
VDC
mA
Output
On-state voltage
Operating current
Leakage current
Critical rate of rise of
off-state voltage
Zero-cross voltage
Load Voltage Rating
VT
Iop
Ileak
dv/dt
Vox
Vout
IT =1Arms
Vout=240vrms
Vout=240vrms
IT=50mArms MIN
50
50
50
200
YES
1.5
7
280
Vrms
mArms
mArms
V/us
VAC
Minimum trigger current
IFT
VDRM=600V
10
mA
Isolation resistance input to output
RISO
DC500V
10
Turn-on time
Ton
60Hz AC
8.3
mS
Turn-off time
Toff
60Hz AC
8.3
mS
Thermal resistance
(between junction and case)
Rth
(j-c)l
1.3
℃/W


Số phần tương tự - KSD203AC2_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KSD203AC2 COSMO-KSD203AC2 Datasheet
285Kb / 2P
   SOLID STATE RELAY
More results

Mô tả tương tự - KSD203AC2_11

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
D1B050D00 ETC-D1B050D00 Datasheet
216Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
logo
P-tec Corporation
PCOGJ12864A P-TEC-PCOGJ12864A Datasheet
94Kb / 3P
   PRODUCT SPECIFICATION
logo
COSMO Electronics Corp...
KSA215AC8 COSMO-KSA215AC8_11 Datasheet
124Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
KSA225AC8 COSMO-KSA225AC8_11 Datasheet
124Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
KSA240AC8 COSMO-KSA240AC8_11 Datasheet
124Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
KSA425AC8 COSMO-KSA425AC8_11 Datasheet
124Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
KSD205AC3 COSMO-KSD205AC3_11 Datasheet
120Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
logo
Omron Electronics LLC
G5SB-1A4-DC12 OMRON-G5SB-1A4-DC12 Datasheet
1Mb / 9P
   PRODUCT SPECIFICATION
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BU941P_2015 JMNIC-BU941P_2015 Datasheet
47Kb / 3P
   Product Specification
logo
List of Unclassifed Man...
3963 ETC2-3963 Datasheet
134Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
UG-2828GDEDF11 ETC2-UG-2828GDEDF11 Datasheet
2Mb / 26P
   Product Specification
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com