công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB09N04H8 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB09N04H8
Giải thích chi tiết về linh kiện  MTB09N04H8 CYStek Product Specification
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB09N04H8 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Cystech Electonics Corp.

Back Button MTB09N04H8 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N04H8 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N04H8 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N04H8 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N04H8 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N04H8 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N04H8 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N04H8 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. MTB09N04H8 Datasheet HTML 10Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C892H8
Issued Date : 2013.02.01
Revised Date :
Page No. : 7/10
MTB09N04H8
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.)
Typical Transfer Characteristics
0
20
40
60
80
100
0123456
VGS, Gate-Source Voltage(V)
VDS=5V
Single Pulse Power Rating, Junction to Ambient
(Note on page 2)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0.0001 0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Pulse Width(s)
TJ(MAX)=150°C
TA=25°C
θJA=125°C/W
Transient Thermal Response Curves
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
1.E+00
1.E+01
1.E+02
1.E+03
t1, Square Wave Pulse Duration(s)
Single Pulse
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D=0.5
1.RθJA(t)=r(t)*RθJA
2.Duty Factor, D=t1/t2
3.TJM-TA=PDM*RθJA(t)
4.RθJA=125°C/W


Số phần tương tự - MTB09N04H8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB09N03H8 CYSTEKEC-MTB09N03H8 Datasheet
264Kb / 6P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB09N03V8 CYSTEKEC-MTB09N03V8 Datasheet
334Kb / 9P
   MTB09N03V8 CYStek Product Specification
MTB09N06E3 CYSTEKEC-MTB09N06E3 Datasheet
404Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB09N06E3-0-UB-X CYSTEKEC-MTB09N06E3-0-UB-X Datasheet
404Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB09N06F3 CYSTEKEC-MTB09N06F3 Datasheet
396Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB09N04H8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTA3513J3 CYSTEKEC-BTA3513J3 Datasheet
325Kb / 8P
   CYStek Product Specification
MTP4835J3 CYSTEKEC-MTP4835J3 Datasheet
291Kb / 9P
   MTP4835J3 CYStek Product Specification
SK24SA CYSTEKEC-SK24SA Datasheet
280Kb / 6P
   SK2XSA CYStek Product Specification
MTB60A06Q8 CYSTEKEC-MTB60A06Q8 Datasheet
313Kb / 9P
   MTB60A06Q8 CYStek Product Specification
MTDN9946Q8 CYSTEKEC-MTDN9946Q8 Datasheet
391Kb / 7P
   MTDN9946Q8 CYStek Product Specification
QDM3 CYSTEKEC-QDM3 Datasheet
244Kb / 6P
   QDM3 CYStek Product Specification
BTA2029Y3 CYSTEKEC-BTA2029Y3 Datasheet
306Kb / 7P
   BTA2029Y3 CYStek Product Specification
MTA17A02CDN6 CYSTEKEC-MTA17A02CDN6 Datasheet
357Kb / 9P
   MTA17A02CDN6 CYStek Product Specification
MTEB4N15J3 CYSTEKEC-MTEB4N15J3 Datasheet
318Kb / 9P
   MTEB4N15J3 CYStek Product Specification
MTEF1P15Q8 CYSTEKEC-MTEF1P15Q8 Datasheet
309Kb / 9P
   MTEF1P15Q8 CYStek Product Specification
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com