công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD8036-EB bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD8036-EB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8036-EB bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD8036-EB Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8036-EB Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8036-EB Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8036-EB Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8036-EB Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8036-EB Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8036-EB Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8036-EB Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD8036-EB Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
REV. A
–10–
100
10k
1k
10
FREQUENCY – Hz
VS = 5V
32
28
24
20
16
12
8
4
100k
Figure 39. AD8036 Noise vs. Frequency
80
70
60
50
40
30
20
10
0
75
65
55
45
35
25
15
5
10k
100k
1G
100M
10M
1M
FREQUENCY – Hz
–PSRR
+PSRR
Figure 40. AD8036 PSRR vs. Frequency
100
90
80
70
60
50
40
30
20
100k
1G
100M
10M
1M
FREQUENCY – Hz
VS = 5V
VCM = 1V
RL = 100
Figure 41. AD8036 CMRR vs. Frequency
AD8036/AD8037–Typical Characteristics
100
100k
10k
1k
10
FREQUENCY – Hz
VS = 5V
17
15
13
11
9
7
5
3
Figure 42. AD8037 Noise vs. Frequency
80
70
60
50
40
30
20
10
0
75
65
55
45
35
25
15
5
10k
100k
1G
100M
10M
1M
FREQUENCY – Hz
–PSRR
+PSRR
Figure 43. AD8037 PSRR vs. Frequency
100
90
80
70
60
50
40
30
20
100k
1G
100M
10M
1M
FREQUENCY – Hz
VS = 5V
VCM = 1V
RL = 100
Figure 44. AD8037 CMRR vs. Frequency


Số phần tương tự - AD8036-EB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8036-EB AD-AD8036-EB Datasheet
425Kb / 23P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
AD8036-EB AD-AD8036-EB Datasheet
658Kb / 24P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
AD8036-EB AD-AD8036-EB Datasheet
605Kb / 24P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD8036-EB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8036 AD-AD8036_15 Datasheet
658Kb / 24P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
AD8037ARZ AD-AD8037ARZ Datasheet
605Kb / 24P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
AD8036ARZ AD-AD8036ARZ Datasheet
658Kb / 24P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
AD8036_2000 AD-AD8036_2000 Datasheet
425Kb / 23P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
AD8037 AD-AD8037_15 Datasheet
658Kb / 24P
   Low Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Clamp Amps
REV. B
AD9632 AD-AD9632_15 Datasheet
478Kb / 20P
   Ultralow Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Op Amps
REV. D
AD9631ARZ AD-AD9631ARZ Datasheet
702Kb / 20P
   Ultralow Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Op Amps
REV. C
AD9631 AD-AD9631 Datasheet
528Kb / 20P
   Ultralow Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Op Amps
REV. A
AD9631 AD-AD9631_15 Datasheet
478Kb / 20P
   Ultralow Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Op Amps
REV. D
AD9631 AD-AD9631_03 Datasheet
635Kb / 20P
   Ultralow Distortion, Wide Bandwidth Voltage Feedback Op Amps
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com