công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

ST1812XR101J101 Datasheet(PDF) 2 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

tên linh kiện ST1812XR101J101
Nội dung chi tiết  Soft Termination Multilayer Ceramic Chip Capacitors
tải về  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  MERITEK [MERITEK ELECTRONICS CORPORATION]
Trang chủ  http://www.meritekusa.com
Logo MERITEK - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

  ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 1Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 2Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 3Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 4Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 5Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 6Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 7Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 8Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION ST1812XR101J101 bảng dữ liệu HTML 9Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
GENERAL ELECTRICAL DATA
Item
Characteristic
Dielectric
NPO
X7R
Size
1206
0603,0805,1206,1210,1808,1812,1825,2
220,2225
Capacitance range*
1.5pF to 220pF
100pF to 4.7uF
Capacitance tolerance
C: ±0.25pF @cap
≤5pF
D: ±0.5pF @5pF
≤cap≤10pF
J: ±5%, K: ±10% @cap
≥10pF
J: ±5%,K: ±10%,M: ±20%
Rated voltage (WVDC)
100V, 200V, 250V, 500V, 630V
Tan
δ*
Q < 400+20C @cap<30pF
Q
≥ 1000 @cap≥30pF
Q
≤ 2.5%
Insulation resistance at Ur**
≥10GΩ or RxC ≥100Ω-F whichever is
smaller @Ur=100~630V
≥10GΩ @Ur=1000~3000V
≥10GΩ or RxC ≥500Ω-F whichever is
smaller
Operating temperature
-55 to +125
°C
Capacitance characteristic
±30ppm
±15%
Termination
Cu(or Ag)/Ni/Sn (lead-free termination)
*Measured at the condition of 30%~70% related humidity.
NPO: Apply 1.0±0.2Vrms, 1.0MHz±10% for cap
≤ 1000pF and 1.0±0.2Vrms, 1.0kHz±10% for cap>1000pF, 25°C at ambient temperature
X7R: Apply 1.0±0.2Vrms, 1.0kHz±10%, at 25
°C ambient temperature
**Measured at 500VDC for 60sec, for Ur > 500VDC
STRUCTURE
Meritek ST series is added a special termination material
( Ultra-Buffer or Anti-Bend) between ceramic body and Ni-barrier
that can absorb mechanical stress to prevent bending crack
occured.
100% Sn External Termination
Inner Electrode
Cu or Ag Termination
Ultra-Buffer
Ni-Barrier
100% Sn External Termination
Rev.7



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn