công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST0603CG101D101 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
|
ST0603CG101D101 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
4 / 10 page DIELECTRIC X7R SIZE 0603 0805 1206 1210 RATED VOLTAGE (VDC) 100 200 250 100 200 250 500 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100pF (101) 120pF (121) 150pF (151) 180pF (181) 220pF (221) 270pF (271) 330pF (331) 390pF (391) 470pF (471) 560pF (561) 680pF (681) 820pF (821) 1,000pF (102) 1,200pF (122) 1,500pF (152) 1,800pF (182) 2,200pF (222) 2,700pF (272) 3,300pF (332) 3,900pF (392) 4,700pF (472) 5,600pF (562) 6,800pF (682) 8,200pF (822) 0.010µF (103) 0.012µF (123) 0.015µF (153) 0.018µF (183) 0.022µF (223) 0.027µF (273) 0.033µF (333) 0.039µF (393) 0.047µF (473) 0.056µF (563) 0.068µF (683) 0.082µF (823) 0.10µF (104) 0.12µF (124) 0.15µF (154) 0.18µF (184) 0.22µF (224) 0.27µF (274) 0.33µF (334) 0.39µF (394) 0.47µF (474) 0.56µF (564) 0.68µF (684) 0.82µF (824) 1.00µF (105) 1.20µF (125) 1.50µF (155) 1.80µF (185) 2.20µF (225) Soft Termination Multilayer Ceramic Chip Capacitors RoHS MERITEK ST Series Rev.7 |
Số phần tương tự - ST0603CG101D101 |
|
Mô tả tương tự - ST0603CG101D101 |