công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ51A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

tên linh kiện SMBJ51A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transient Voltage Suppressors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MERITEK [MERITEK ELECTRONICS CORPORATION]
Trang chủ  http://www.meritekusa.com
Logo MERITEK - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

SMBJ51A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION

  SMBJ51A Datasheet HTML 1Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION SMBJ51A Datasheet HTML 2Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION SMBJ51A Datasheet HTML 3Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION SMBJ51A Datasheet HTML 4Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Transient
SMBJ Series
MERITEK
t
s
T1
d
T
D1 D
L
Cathode Band
SM
B/DO-214AA
PACKAGE DIMENSIONS
Part Number
Device
Marking
Code
Reverse
Stand-Off
Voltage
Breakdown
Voltage
@IT
Breakdown
Voltage
@IT
Test
Current
Maximum
Clamping
Voltage
@IPP
Peak
Pulse
Current
Reverse
Leakage
@VRWM
UNI-POLAR
BI-POLAR
UNI
BI
VRWM(V)
VBR MIN.(V)
VBR MAX.(V)
IT(mA)
VC(V)
IPP(A)
IR(μA)
Item
Min.
Max.
Min.
Max.
L
4.06
4.57
0.160
0.180
D
3.30
3.94
0.130
0.155
D1
1.95
2.20
0.077
0.086
T
5.21
5.59
0.205
0.220
T1
0.76
1.52
0.030
0.060
d
-
0.203
-
0.008
s
2.13
2.47
0.084
0.097
t
0.152
0.305
0.006
0.012
Millimeters
Inches
SMBJ5.0A
SMBJ5.0CA
KE
AE
5.0
6.40
7.00
10
9.2
65.3
800
SMBJ6.0A
SMBJ6.0CA
KG
AG
6.0
6.67
7.37
10
10.3
58.3
800
SMBJ6.5A
SMBJ6.5CA
KK
AK
6.5
7.22
7.98
10
11.2
53.6
500
SMBJ7.0A
SMBJ7.0CA
KM
AM
7.0
7.78
8.60
10
12.0
50.0
200
SMBJ7.5A
SMBJ7.5CA
KP
AP
7.5
8.33
9.21
1
12.9
46.6
100
SMBJ8.0A
SMBJ8.0CA
KR
AR
8.0
8.89
9.83
1
13.6
44.2
50
SMBJ8.5A
SMBJ8.5CA
KT
AT
8.5
9.44
10.40
1
14.4
41.7
20
SMBJ9.0A
SMBJ9.0CA
KV
AV
9.0
10.00
11.10
1
15.4
39.0
10
SMBJ10A
SMBJ10CA
KX
AX
10.0
11.10
12.30
1
17.0
35.3
1
SMBJ11A
SMBJ11CA
KZ
AZ
11.0
12.20
13.50
1
18.2
33.0
1
SMBJ12A
SMBJ12CA
LE
BE
12.0
13.30
14.70
1
19.9
30.2
1
SMBJ13A
SMBJ13CA
LG
BG
13.0
14.40
15.90
1
21.5
28.0
1
SMBJ14A
SMBJ14CA
LK
BK
14.0
15.60
17.20
1
23.2
25.9
1
SMBJ15A
SMBJ15CA
LM
BM
15.0
16.70
18.50
1
24.4
24.6
1
SMBJ16A
SMBJ16CA
LP
BP
16.0
17.80
19.70
1
26.0
23.1
1
SMBJ17A
SMBJ17CA
LR
BR
17.0
18.90
20.90
1
27.6
21.8
1
SMBJ18A
SMBJ18CA
LT
BT
18.0
20.00
22.10
1
29.2
20.6
1
SMBJ20A
SMBJ20CA
LV
BV
20.0
22.20
24.50
1
32.4
18.6
1
1
13.6
44.2
50
SPECIFICATIONS
2
Rev 7


Số phần tương tự - SMBJ51A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SMBJ51A MCC-SMBJ51A Datasheet
202Kb / 9P
   Transient Voltage Suppressor 5.0 to 440 Volts 600 Watt
logo
Littelfuse
SMBJ51A LITTELFUSE-SMBJ51A Datasheet
987Kb / 6P
   The SMBJ is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMBJ51A JGD-SMBJ51A Datasheet
301Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
SMBJ51A VISHAY-SMBJ51A Datasheet
95Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 10-Dec-12
logo
Weitron Technology
SMBJ51A WEITRON-SMBJ51A Datasheet
214Kb / 4P
   600W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results

Mô tả tương tự - SMBJ51A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
B72540E0170K062 EPCOS-B72540E0170K062 Datasheet
191Kb / 14P
   Ceramic transient voltage suppressors Ceramic transient voltage suppressors
logo
Fairchild Semiconductor
1V5KE6V8A FAIRCHILD-1V5KE6V8A Datasheet
85Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Silicon Standard Corp.
SA5.0 SSC-SA5.0 Datasheet
677Kb / 8P
   Transient Voltage Suppressors
logo
ON Semiconductor
NUP3115UPMU ONSEMI-NUP3115UPMU Datasheet
157Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
September, 2009??Rev. 1
logo
New Jersey Semi-Conduct...
TVS505 NJSEMI-TVS505 Datasheet
73Kb / 2P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
ESD05C SECOS-ESD05C_15 Datasheet
200Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
SZMD03C SECOS-SZMD03C_15 Datasheet
193Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
SZMD15C SECOS-SZMD15C_15 Datasheet
101Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Solid States Devices, I...
T00002B SSDI-T00002B Datasheet
96Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Central Semiconductor C...
CSL05 CENTRAL-CSL05 Datasheet
280Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSESD05 SECOS-SSESD05_15 Datasheet
313Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com