công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KAQY216A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KAQY216A
Giải thích chi tiết về linh kiện  PRODUCT SPECIFICATION
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KAQY216A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - COSMO Electronics Corporation

  KAQY216A Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY216A Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY216A Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY216A Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY216A Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY216A Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY216A Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
PRODUCT SPECIFICATION
R
Ro
oH
HS
S C
Co
om
mp
plliia
an
nc
ce
e
DATE:02/22/2011
NO.61M00023
cosmo
ELECTRONICS CORPORATION
SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY216A
SHEET 2 OF 7
REV.
3
Electro-optical Characteristics
Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Conditions
Min. Typ. Max. Unit.
Emitter(Input)
Forward Voltage
VF
IF=10mA
1.2
1.5
V
Operation Input Current
IFON
VL=±20V,IL=100mA,t=10ms
5.0
mA
Recovery Input Current
IFOFF
VL=±20V,IL≦5μA
0.2
mA
Detector(Output)
Output Breakdown Voltage
VB
IB=50μA
600
V
Output Off-State Leakage
ITOFF
VT=600V,IF=0mA
0.2
1
μ
A
I/O Capacitance
CISO
IF=0,f=1MHz
6
pF
ON Resistance
RON
IL=100mA,IF=10mA
35
80
Ω
Turn-On Time
TON
0.3
1.0
ms
Turn-Off Time
TOFF
IF=10mA,VL=±20V
t=10ms,IL=±100mA
0.1
1.0
ms
Schematic and Wiring Diagrams
Schematic
Output
Configuration
Load
Connection
Wiring Diagrams
2
1
3
4
1a
AC/DC
-
4
L
V (AC,DC)
Load
Load
L
V (AC,DC)
2
3
L
I
V
V
IN
F
I
1
2
IN
I F
1
L
I
4
3


Số phần tương tự - KAQY216A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQY216A COSMO-KAQY216A Datasheet
473Kb / 12P
   4PIN 600V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY216ATL COSMO-KAQY216ATL Datasheet
255Kb / 12P
   4PIN 600V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY216ATLD COSMO-KAQY216ATLD Datasheet
255Kb / 12P
   4PIN 600V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY216ATR COSMO-KAQY216ATR Datasheet
255Kb / 12P
   4PIN 600V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY216ATRU COSMO-KAQY216ATRU Datasheet
255Kb / 12P
   4PIN 600V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
More results

Mô tả tương tự - KAQY216A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
D1B050D00 ETC-D1B050D00 Datasheet
216Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
logo
P-tec Corporation
PCOGJ12864A P-TEC-PCOGJ12864A Datasheet
94Kb / 3P
   PRODUCT SPECIFICATION
logo
COSMO Electronics Corp...
KSA215AC8 COSMO-KSA215AC8_11 Datasheet
124Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
KSA225AC8 COSMO-KSA225AC8_11 Datasheet
124Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
KSA240AC8 COSMO-KSA240AC8_11 Datasheet
124Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
KSA425AC8 COSMO-KSA425AC8_11 Datasheet
124Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
KSD205AC3 COSMO-KSD205AC3_11 Datasheet
120Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
logo
Omron Electronics LLC
G5SB-1A4-DC12 OMRON-G5SB-1A4-DC12 Datasheet
1Mb / 9P
   PRODUCT SPECIFICATION
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BU941P_2015 JMNIC-BU941P_2015 Datasheet
47Kb / 3P
   Product Specification
logo
List of Unclassifed Man...
3963 ETC2-3963 Datasheet
134Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
UG-2828GDEDF11 ETC2-UG-2828GDEDF11 Datasheet
2Mb / 26P
   Product Specification
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com