công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7824UQ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7824UQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  LC2MOS High Speed 4- & 8-Channel 8-Bit ADCs
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7824UQ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD7824UQ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD7824UQ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD7824UQ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7824UQ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7824UQ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7824UQ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7824UQ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7824UQ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7824UQ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
Typical Performance Characteristics–AD7824/AD7828
REV. F
–5–
TA – AMBIENT TEMPERATURE – C
3
2
1
–100
150
–50
050
100
VDD = 5V
TPC 1. Conversion Time vs. Temperature
VREF – V
2.0
1.0
0
05
1
234
1.5
0.5
VDD = 5V
TA = 25 C
*1LSB =
VREF
256
TPC 2. Accuracy vs. VREF [VREF = VREF (+) – VREF (–)]
INPUT FREQUENCY – kHz
–36
–44
–52
5
1
23
4
–40
–48
–38
–46
–42
–50
20
30 40 50 70
100
710
ENCODE RATE = 400kHz
INPUT SIGNAL = 5V p-p
MEASUREMENT BANDWIDTH = 80kHz
TPC 3. Signal Noise Ratio vs. Input Frequency
TA – AMBIENT TEMPERATURE – C
14
12
10
–100
150
–50
050
100
13
11
9
8
VDD = 5.25V
VDD = 4.75V
VDD = 5V
TPC 4. Power Supply Current vs. Temperature
(Not Including Reference Ladder)
tP – ns
2.0
1.0
0
300
1.5
0.5
VDD = 5V
VREF = 5V
TA = 25 C
400
500
600
700
800
900
TPC 5. Accuracy vs. tP
TA – AMBIENT TEMPERATURE – C
8
4
–100
150
–50
050
100
10
6
2
0
ISOURCE, V OUT = 2.4V
VDD = 5V
ISINK, VOUT = 0.4V
TPC 6. Output Current vs. Temperature


Số phần tương tự - AD7824UQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7824UQ AD-AD7824UQ Datasheet
275Kb / 16P
   LC MOS High Speed 4- and 8-Channel 8-Bit ADCs
REV. F
AD7824UQ AD-AD7824UQ Datasheet
276Kb / 16P
   LC2MOS High Speed 4- and 8-Channel 8-Bit ADCs
REV. F
AD7824UQ AD-AD7824UQ Datasheet
215Kb / 16P
   LC2MOS High Speed 4- and 8-Channel 8-Bit ADCs
REV. F
More results

Mô tả tương tự - AD7824UQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7828KPZ AD-AD7828KPZ Datasheet
276Kb / 16P
   LC2MOS High Speed 4- and 8-Channel 8-Bit ADCs
REV. F
AD7824KR-REEL AD-AD7824KR-REEL Datasheet
276Kb / 16P
   LC2MOS High Speed 4- and 8-Channel 8-Bit ADCs
REV. F
AD7824KNZ AD-AD7824KNZ Datasheet
215Kb / 16P
   LC2MOS High Speed 4- and 8-Channel 8-Bit ADCs
REV. F
AD7828KNZ AD-AD7828KNZ Datasheet
276Kb / 16P
   LC2MOS High Speed 4- and 8-Channel 8-Bit ADCs
REV. F
AD7776 AD-AD7776 Datasheet
220Kb / 12P
   LC2MOS, High Speed 1-, 4- & 8-Channel 10-Bit ADCs
REV. 0
AD7776 AD-AD7776_02 Datasheet
550Kb / 12P
   LC2MOS, High Speed 1-,4-,and 8-Channel 10-Bit ADCs
REV. A
AD7824 AD-AD7824_15 Datasheet
276Kb / 16P
   LC MOS High Speed 4- and 8-Channel 8-Bit ADCs
REV. F
AD7828 AD-AD7828_15 Datasheet
276Kb / 16P
   LC MOS High Speed 4- and 8-Channel 8-Bit ADCs
REV. F
AD7824KRZ AD-AD7824KRZ Datasheet
275Kb / 16P
   LC MOS High Speed 4- and 8-Channel 8-Bit ADCs
REV. F
AD7884 AD-AD7884 Datasheet
319Kb / 16P
   LC2MOS 16-Bit, High Speed Sampling ADCs
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com