công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA00DD0WHFPV5 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện BA00DD0WHFPV5
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A/1A Variable Output
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA00DD0WHFPV5 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  BA00DD0WHFPV5 Datasheet HTML 1Page - Rohm BA00DD0WHFPV5 Datasheet HTML 2Page - Rohm BA00DD0WHFPV5 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA00DD0WHFPV5 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA00DD0WHFPV5 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA00DD0WHFPV5 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA00DD0WHFPV5 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA00DD0WHFPV5 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA00DD0WHFPV5 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
4/22
Datasheet
Datasheet
BD60A00NUX
BD60A60NUX
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
TSZ02201-0G3G0C200320-1-2
27.SEP.2012 Rev.001
●Main characteristics examples
LED 6series, coil: VLF302512MT-100M
LED 10series, coil: VLF302512MT-100M
Condition:
VIN=3.6V
LED=6series
ILED Sweep (10->30mA)
CIN=1μF/10V
Ccoil=1μF/25V
COUT=2.2μF/50V
SBD=RB160M-60
Coil=VLF302512MT-100M
Condition:
VIN=3.6V
LED=10series
ILED Sweep (10->30mA)
CIN=1μF/10V
Ccoil=1μF/25V
COUT=2.2μF/50V
SBD=RB160M-60
Coil=VLF302512MT-100M


Số phần tương tự - BA00DD0WHFPV5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA00DD0WHFP ROHM-BA00DD0WHFP Datasheet
386Kb / 6P
   2A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch
BA00DD0WHFP ROHM-BA00DD0WHFP Datasheet
353Kb / 10P
   Standard Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WHFP ROHM-BA00DD0WHFP Datasheet
320Kb / 10P
   Standard Variable Output LDO Regulators with Shutdown Switch
BA00DD0WHFP-E2 ROHM-BA00DD0WHFP-E2 Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WHFP-TR ROHM-BA00DD0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
More results

Mô tả tương tự - BA00DD0WHFPV5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BD00C0AWFP-E2 ROHM-BD00C0AWFP-E2 Datasheet
827Kb / 21P
   1A Variable Output LDO Regulators
BD00HC0WEFJ ROHM-BD00HC0WEFJ_13 Datasheet
513Kb / 20P
   1A Variable Output LDO Regulator
BD00D0AWHFP ROHM-BD00D0AWHFP_11 Datasheet
357Kb / 12P
   2A Standard Variable Output LDO Regulator
BA033CC0WFP-E2 ROHM-BA033CC0WFP-E2 Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
BA50BC0FP-E2 ROHM-BA50BC0FP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00C0AWFP ROHM-BD00C0AWFP Datasheet
391Kb / 12P
   1A Standard Variable Output LDO Regulators
BD00IC0WEFJ ROHM-BD00IC0WEFJ Datasheet
517Kb / 26P
   1A Variable Fixed Output LDO Regulators
BA00BC0WFP-E2 ROHM-BA00BC0WFP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com