công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K10101WE bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện K10101WE
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Reliability Photocoupler
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

K10101WE bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - COSMO Electronics Corporation

  K10101WE Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation K10101WE Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation K10101WE Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation K10101WE Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation K10101WE Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation K10101WE Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
PRODUCT SPECIFICATION
DATE:12/18/2012
NO.60P00039
cosmo
ELECTRONICS CORPORATION
Photocoupler:
K1010 1W
SHEET 4 OF 6
REV.
6
Fig.1
Current Transfer Ratio
vs. Forward Current
0 . 5
1
2
1 0
0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
0 . 1
5
2 0
T a = 2 5
V C E = 5 V
Classification table of current
transfer ratio is shown below.
Rank mark
CTR (%)
K10101WA
100 TO 600
K10101WB
200 TO 500
K10101WC
160 TO 400
K10101WD
120 TO 300
K10101WE
50 TO 600
Forward current IF (mA)
Fig.2
Collector Power Dissipation
vs. Ambient Temperature
Fig.3
Collector Dark Current
vs. Ambient Temperature
25
0
-55
50
0
100
125
75
50
200
150
250
115
-8
10
0
25
10
-11
10
-10
-9
10
Vce=20V
10
-7
10-6
10
-5
75
50
115
-55
Ambient Temperature Ta ()
Ambient Temperature Ta ()
Fig.4
Forward Current vs.
Ambient Temperature
Fig.5
Forward Current vs.
Forward Voltage
60
10
-55
0
20
025
30
40
50
50
75
115 125
1.6
-25°
1.4
1.0
0.8
1.2
20
2
5
10
50°
Ta=75°
C
50
100
C
2.2
1.8 2.0
C
C
25°
C
1
0.2
0.5
0.1
0.6
Ambient Temperature Ta ()
Forward Voltage VF (V)


Số phần tương tự - K10101WE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
K10101WETLD COSMO-K10101WETLD Datasheet
224Kb / 11P
   LOW INPUT CURRENT PHOTOCOUPLER
K10101WETRU COSMO-K10101WETRU Datasheet
224Kb / 11P
   LOW INPUT CURRENT PHOTOCOUPLER
More results

Mô tả tương tự - K10101WE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KTLP160J COSMO-KTLP160J Datasheet
359Kb / 2P
   HIGH RELIABILITY PHOTOCOUPLER
KMOC3041 COSMO-KMOC3041 Datasheet
376Kb / 2P
   High Reliability photocoupler
logo
List of Unclassifed Man...
P4010 ETC1-P4010 Datasheet
152Kb / 5P
   HIGH RELIABILITY PHOTOCOUPLER
logo
COSMO Electronics Corp...
KTLP166J COSMO-KTLP166J Datasheet
385Kb / 2P
   High Reliability Photocoupler
KPC815 COSMO-KPC815 Datasheet
371Kb / 2P
   High Reliability Photocoupler
KPC825 COSMO-KPC825 Datasheet
372Kb / 2P
   High Reliability Photocoupler
KPS2832 COSMO-KPS2832 Datasheet
234Kb / 2P
   High Reliability Photocoupler
KPC815S COSMO-KPC815S Datasheet
139Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
KPC4N33L COSMO-KPC4N33L Datasheet
95Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
K3010 COSMO-K3010_12 Datasheet
96Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
KP2210L COSMO-KP2210L Datasheet
121Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com