công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K10103E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện K10103E
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Reliability Photocoupler
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

K10103E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - COSMO Electronics Corporation

  K10103E Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation K10103E Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation K10103E Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation K10103E Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation K10103E Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation K10103E Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
PRODUCT SPECIFICATION
DATE:06/04/2012
NO.62P00048
cosmo
ELECTRONICS CORPORATION
Photocoupler:
K1010H
SHEET 4 OF 6
REV.
6
Fig.1
Current Transfer Ratio
vs. Forward Current
1
2
5
2 0
5 0
0
5 0
1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
3 0 0
3 5 0
4 0 0
4 5 0
5 0 0
T a = 2 5
0
1 0
V C E = 5 V
Classification table of current
transfer ratio is shown below.
Model No.
CTR ( % )
K10103A
80 ~ 160
K10103B
130 ~ 260
K10103C
200 ~ 400
K10103D
300 ~ 600
K10103E
50 ~ 600
Forward current IF (mA)
Fig.2
Collector Power Dissipation
vs. Ambient Temperature
Fig.3
Collector Dark Current
vs. Ambient Temperature
25
0
-55
50
0
100
125
75
50
200
150
250
115
-8
10
0
25
10
-11
10
-10
-9
10
Vce=20V
10
-7
10
-6
10
-5
75
50
115
-55
Ambient Temperature Ta ()
Ambient Temperature Ta ()
Fig.4
Forward Current vs.
Ambient Temperature
Fig.5
Forward Current vs.
Forward Voltage
60
10
-55
0
20
025
30
40
50
50
75
115 125
1.8
-25°
1.6
1.2
1.0
1.4
Ta=75°
50° C
C
2.4
2.0
2.2
C
C
25°
C
500
20
1
2
5
10
100
50
200
Ambient Temperature Ta ()
Forward Voltage VF (V)


Số phần tương tự - K10103E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
K10103ETLD COSMO-K10103ETLD Datasheet
472Kb / 11P
   4PIN PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
K10103ETRU COSMO-K10103ETRU Datasheet
472Kb / 11P
   4PIN PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
More results

Mô tả tương tự - K10103E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KTLP160J COSMO-KTLP160J Datasheet
359Kb / 2P
   HIGH RELIABILITY PHOTOCOUPLER
KMOC3041 COSMO-KMOC3041 Datasheet
376Kb / 2P
   High Reliability photocoupler
logo
List of Unclassifed Man...
P4010 ETC1-P4010 Datasheet
152Kb / 5P
   HIGH RELIABILITY PHOTOCOUPLER
logo
COSMO Electronics Corp...
KTLP166J COSMO-KTLP166J Datasheet
385Kb / 2P
   High Reliability Photocoupler
KPC815 COSMO-KPC815 Datasheet
371Kb / 2P
   High Reliability Photocoupler
KPC825 COSMO-KPC825 Datasheet
372Kb / 2P
   High Reliability Photocoupler
KPS2832 COSMO-KPS2832 Datasheet
234Kb / 2P
   High Reliability Photocoupler
KPC815S COSMO-KPC815S Datasheet
139Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
KPC4N33L COSMO-KPC4N33L Datasheet
95Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
K3010 COSMO-K3010_12 Datasheet
96Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
KP2210L COSMO-KP2210L Datasheet
121Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com