công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K1010 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện K1010
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Reliability Photocoupler
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

K1010 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - COSMO Electronics Corporation

  K1010 Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation K1010 Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation K1010 Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation K1010 Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation K1010 Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation K1010 Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
PRODUCT SPECIFICATION
DATE:06/04/2012
NO.60P00075
cosmo
ELECTRONICS CORPORATION
Photocoupler:
K1010
SHEET 2 OF 6
REV.
6
Outside Dimension:Unit ( mm )
13.00°
0.25
13.00°
1.20
0.50
2.54
7.62
6.50
4.60
cosmo
1010
817
XXX
Data Code
CTR Rank
TOLERANCE:±0.2mm
Schematic:Top View
1
2
4
3
1. Anode
2. Cathode
3. Emitter
4. Collector


Số phần tương tự - K1010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
K1010 COSMO-K1010 Datasheet
263Kb / 2P
   High Reliability Photo Coupler
K10101ATLD COSMO-K10101ATLD Datasheet
472Kb / 11P
   4PIN PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
K10101ATRU COSMO-K10101ATRU Datasheet
472Kb / 11P
   4PIN PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
K10101BTLD COSMO-K10101BTLD Datasheet
472Kb / 11P
   4PIN PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
K10101BTRU COSMO-K10101BTRU Datasheet
472Kb / 11P
   4PIN PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
More results

Mô tả tương tự - K1010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KTLP160J COSMO-KTLP160J Datasheet
359Kb / 2P
   HIGH RELIABILITY PHOTOCOUPLER
KMOC3041 COSMO-KMOC3041 Datasheet
376Kb / 2P
   High Reliability photocoupler
logo
List of Unclassifed Man...
P4010 ETC1-P4010 Datasheet
152Kb / 5P
   HIGH RELIABILITY PHOTOCOUPLER
logo
COSMO Electronics Corp...
KTLP166J COSMO-KTLP166J Datasheet
385Kb / 2P
   High Reliability Photocoupler
KPC815 COSMO-KPC815 Datasheet
371Kb / 2P
   High Reliability Photocoupler
KPC825 COSMO-KPC825 Datasheet
372Kb / 2P
   High Reliability Photocoupler
KPS2832 COSMO-KPS2832 Datasheet
234Kb / 2P
   High Reliability Photocoupler
KPC815S COSMO-KPC815S Datasheet
139Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
KPC4N33L COSMO-KPC4N33L Datasheet
95Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
K3010 COSMO-K3010_12 Datasheet
96Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
KP2210L COSMO-KP2210L Datasheet
121Kb / 6P
   High Reliability Photocoupler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com