công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL21090BFB825Z-TK bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL21090BFB825Z-TK
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL21090BFB825Z-TK bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL21090BFB825Z-TK Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL21090BFB825Z-TK Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL21090BFB825Z-TK Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL21090BFB825Z-TK Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL21090BFB825Z-TK Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL21090BFB825Z-TK Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL21090BFB825Z-TK Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL21090BFB825Z-TK Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL21090BFB825Z-TK Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
ISL21090
7
FN6993.3
November 21, 2012
FIGURE 9. LOAD REGULATION, THREE TEMPERATURE
FIGURE 10. LOAD TRANSIENT (
ΔILOAD = ±1mA)
FIGURE 11. TURN ON TIME WITH 0.1µF
FIGURE 12. TURN ON TIME WITH 1µF
FIGURE 13. ZOUT vs FREQUENCY (COMP = 0.01µF)
FIGURE 14. PSRR AT DIFFERENT CAPACITIVE LOADS
Typical Performance Curves (ISL21090-1.25V) (Continued)
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
SOURCING
ILOAD (mA)
SINKING
+25°C
-40°C
+125°C
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
200
400
600
800
1000
1200
TIME (µs)
100nF
1µF
-1
0
1
2
3
4
5
6
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
TIME (µs)
VOUT = 0.1µF
VIN
-1
0
1
2
3
4
5
6
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
TIME (µs)
VOUT 1µF
VIN
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
CL = 1µF
CL = 100nF
CL = 10µF
CL = 10nF
CL = 1nF
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
100nF
1µF


Số phần tương tự - ISL21090BFB825Z-TK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21090BFB825Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB825Z-TK Datasheet
766Kb / 10P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference Output Current Capability 20mA
ISL21090BFB825Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB825Z-TK Datasheet
1Mb / 13P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
ISL21090BFB825Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB825Z-TK Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
ISL21090BFB825Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB825Z-TK Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
ISL21090BFB825Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB825Z-TK Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
February 27, 2013
More results

Mô tả tương tự - ISL21090BFB825Z-TK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21090 INTERSIL-ISL21090_13 Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
ISL21090BFB812Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB812Z-TK_13 Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
logo
Renesas Technology Corp
ISL21090 RENESAS-ISL21090 Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
logo
Intersil Corporation
ISL21090BFB812Z-TK INTERSIL-ISL21090BFB812Z-TK Datasheet
1Mb / 20P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
February 27, 2013
ISL21090 INTERSIL-ISL21090_12 Datasheet
1Mb / 13P
   Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
logo
Renesas Technology Corp
ISL71010B25 RENESAS-ISL71010B25 Datasheet
1Mb / 22P
   Ultra Low Noise, 2.5V Precision Voltage Reference
Apr 12, 2018
ISL71010B50 RENESAS-ISL71010B50 Datasheet
1,017Kb / 22P
   Ultra Low Noise, 5V Precision Voltage Reference
Apr 12, 2018
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX6126 MAXIM-MAX6126 Datasheet
412Kb / 18P
   Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
Rev 2; 6/03
MAX6126 MAXIM-MAX6126_V01 Datasheet
3Mb / 28P
   Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
2019
MAX6226 MAXIM-MAX6226_V01 Datasheet
840Kb / 15P
   Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com