công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST3407S23RG_V2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện ST3407S23RG_V2
Giải thích chi tiết về linh kiện  P Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

ST3407S23RG_V2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ST3407S23RG_V2 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers ST3407S23RG_V2 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers ST3407S23RG_V2 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ST3407S23RG_V2 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ST3407S23RG_V2 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ST3407S23RG_V2 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
ST3407S23RG
P Channel Enhancement Mode MOSFET
-3.6A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
ST3407S23RG 2006. V1
DESCRIPTION
ST3407S23RG is the P-Channel logic enhancement mode power field effect transistor
which is produced using high cell density, DMOS trench technology. This high density
process is especially tailored to minimize on-state resistance. These devices are
particularly suited for low voltage application such as cellular phone and notebook
computer power management, other battery powered circuits, and low in-line power
loss are required. The product is in a very small outline surface mount package.
PIN CONFIGURATION
SOT-23-3L
1.Gate
2.Source
3.Drain
PART MARKING
SOT-23-3L
Y: Year Code
A: Process Code
FEATURE
-30V/-4.0A, RDS(ON) = 45m (Typ.)
@VGS = -10V
-30V/-3.2A, RDS(ON) = 65m
@VGS = -4.5V
Super high density cell design for
extremely low RDS(ON)
Exceptional on-resistance and
maximum DC current capability
SOT-23-3L package design
3
1
2
D
G
S
3
1
2
A7YA


Số phần tương tự - ST3407S23RG_V2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stanson Technology
ST3407S23RG STANSON-ST3407S23RG Datasheet
293Kb / 6P
   P Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
ST3407S23RG VBSEMI-ST3407S23RG Datasheet
491Kb / 9P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - ST3407S23RG_V2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STJ828SF AUK-STJ828SF Datasheet
300Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
SI9405DY ETC1-SI9405DY Datasheet
156Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPP2095 SYNC-POWER-SPP2095 Datasheet
200Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP1433 SYNC-POWER-SPP1433 Datasheet
203Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM2095P ANPEC-APM2095P Datasheet
201Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095P ANPEC-APM3095P Datasheet
140Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4461 ANPEC-APM4461 Datasheet
568Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095PU ANPEC-APM3095PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3195PU ANPEC-APM3195PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4425K ANPEC-APM4425K Datasheet
119Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4435K ANPEC-APM4435K Datasheet
191Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com