công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM1G-4807DH30Z bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - AIMTEC

tên linh kiện AM1G-4807DH30Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Watt | DC-DC Converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AIMTEC [AIMTEC]
Trang chủ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM1G-4807DH30Z bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - AIMTEC

  AM1G-4807DH30Z Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1G-4807DH30Z Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1G-4807DH30Z Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM1G-4807DH30Z Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM1G-4807DH30Z Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AM1G-4807DH30Z Datasheet HTML 6Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Series AM1G-Z
1 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R11.J
4 of 6
North America only
Isolation Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Rated
Units
Tested I/O voltage
3 sec
1000 & 3000
VDC
Resistance
> 1000
MOhm
Capacitance
60
pF
Output Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Maximum
Units
Voltage accuracy
±2
%
Voltage balance
Dual Output
±1
%
Short Circuit protection
Continuous
Short Circuit restart
Auto recovery
Line voltage regulation
LL ~ HL
±0.5
%
Load voltage regulation
load 25~100%
±1
%
Temperature coefficient
±0.02
%/
oC
Ripple & Noise*
At 20MHz Bandwidth
50
mV p-p
Rising time
80
ms
* The ripple and noise should be measured with connected 47μF capacitor and 0.1μF ceramic capacitor on the output of the converter.
General Specifications
Parameters
Conditions
Typical
Maximum
Units
Switching frequency
100% load
>100
650
KHz
Operating temperature
Full Load without Derating
-40 to +85
oC
Storage temperature
-40 to +125
oC
Maximum Case temperature
+100
oC
Cooling
Free air convection
Humidity
95
%
Case material
Non-conductive black plastic (UL94V-0 rated)
Weight
4.5
g
Dimensions (L x W x H)
0.86 x 0.36 x 0.42 inch
21.85 x 9.20 x 10.60 mm
MTBF
>2 732 000 hrs (MIL-HDBK -217F, Ground Benign, t=+25
oC)
NOTE: All specifications in this datasheet are measured at an ambient temperature of 25°C, humidity<75%, nominal input voltage and at
rated output load unless otherwise specified.
Safety Specifications
Parameters
Agency Approval
CE
Standards
EN55022 Class A, EN55024
IEC61000-4-2, Perf. Criteria B
IEC61000-4-3, Perf. Criteria A
IEC61000-4-4, Perf. Criteria B (external 220uF/100V cap required)
IEC61000-4-5, Perf. Criteria B (external 220uF/100V cap required)
IEC61000-4-6, Perf. Criteria A
IEC61000-4-8, Perf. Criteria A


Số phần tương tự - AM1G-4807DH30Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM1G-NZ AIMTEC-AM1G-NZ Datasheet
203Kb / 5P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1G-Z AIMTEC-AM1G-Z_13 Datasheet
289Kb / 6P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - AM1G-4807DH30Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIMTEC
AM1G-NZ AIMTEC-AM1G-NZ Datasheet
203Kb / 5P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-N-Z AIMTEC-AM1DR-N-Z Datasheet
249Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1P-Z AIMTEC-AM1P-Z Datasheet
161Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ_13 Datasheet
345Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ Datasheet
104Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1LS-NZ AIMTEC-AM1LS-NZ Datasheet
277Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1SS-Z AIMTEC-AM1SS-Z_13 Datasheet
224Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com