công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5262BRU200 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5262BRU200
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-/2-Channel 15 V Digital Potentiometers
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5262BRU200 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD5262BRU200 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD5262BRU200 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5262BRU200 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5262BRU200 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5262BRU200 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5262BRU200 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5262BRU200 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5262BRU200 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5262BRU200 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
REV. 0
–4–
AD5260/AD5262
CAUTION
ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostatic charges as high as 4000 V readily
accumulate on the human body and test equipment and can discharge without detection. Although
the AD5260/AD5262 features proprietary ESD protection circuitry, permanent damage may occur
on devices subjected to high-energy electrostatic discharges. Therefore, proper ESD precautions
are recommended to avoid performance degradation or loss of functionality.
WARNING!
ESD SENSITIVE DEVICE
ORDERING GUIDE
Package
Package
No. of Parts
Branding
Model
RAB (k
W)
Temperature
Description
Option
per Container
Information*
AD5260BRU20
20
–40
∞C to +85∞CTSSOP-14
RU-14
96
AD5260B20
AD5260BRU20-REEL7
20
–40
∞C to +85∞CTSSOP-14
RU-14
1000
AD5260B20
AD5260BRU50
50
–40
∞C to +85∞CTSSOP-14
RU-14
96
AD5260B50
AD5260BRU50-REEL7
50
–40
∞C to +85∞CTSSOP-14
RU-14
1000
AD5260B50
AD5260BRU200
200
–40
∞C to +85∞CTSSOP-14
RU-14
96
AD5260B200
AD5260BRU200-REEL7
200
–40
∞C to +85∞CTSSOP-14
RU-14
1000
AD5260B200
AD5262BRU20
20
–40
∞C to +85∞CTSSOP-16
RU-16
96
AD5262B20
AD5262BRU20-REEL7
20
–40
∞C to +85∞CTSSOP-16
RU-16
1000
AD5262B20
AD5262BRU50
50
–40
∞C to +85∞CTSSOP-16
RU-16
96
AD5262B50
AD5262BRU50-REEL7
50
–40
∞C to +85∞CTSSOP-16
RU-16
1000
AD5262B50
AD5262BRU200
200
–40
∞C to +85∞CTSSOP-16
RU-16
96
AD5262B200
AD5262BRU200-REEL7
200
–40
∞C to +85∞CTSSOP-16
RU-16
1000
AD5262B200
*
Line 1 contains part number, line 2 contains differentiating detail by part type and ADI logo symbol, line 3 contains date code YWW.


Số phần tương tự - AD5262BRU200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5262BRU200 AD-AD5262BRU200 Datasheet
610Kb / 24P
   1-/2-Channel 15 V Digital Potentiometer
REV. A
AD5262BRU200-REEL7 AD-AD5262BRU200-REEL7 Datasheet
610Kb / 24P
   1-/2-Channel 15 V Digital Potentiometer
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD5262BRU200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8400 AD-AD8400 Datasheet
496Kb / 20P
   1-/2-/4-Channel Digital Potentiometers
REV. B
AD8402ARZ1 AD-AD8402ARZ1 Datasheet
610Kb / 32P
   1-/2-/4-Channel Digital Potentiometers
Rev. E
AD8403ARZ10 AD-AD8403ARZ10 Datasheet
610Kb / 32P
   1-/2-/4-Channel Digital Potentiometers
Rev. E
AD8403ARZ10-REEL AD-AD8403ARZ10-REEL Datasheet
610Kb / 32P
   1-/2-/4-Channel Digital Potentiometers
Rev. E
AD8402ARZ10 AD-AD8402ARZ10 Datasheet
610Kb / 32P
   1-/2-/4-Channel Digital Potentiometers
Rev. E
AD8400ARZ100 AD-AD8400ARZ100 Datasheet
610Kb / 32P
   1-/2-/4-Channel Digital Potentiometers
Rev. E
AD5260 AD-AD5260_10 Datasheet
610Kb / 24P
   1-/2-Channel 15 V Digital Potentiometer
REV. A
AD5206 AD-AD5206_15 Datasheet
371Kb / 20P
   4-/6-Channel Digital Potentiometers
REV. C
AD5204 AD-AD5204_15 Datasheet
371Kb / 20P
   4-/6-Channel Digital Potentiometers
REV. C
AD5206BRUZ100 AD-AD5206BRUZ100 Datasheet
371Kb / 20P
   4-/6-Channel Digital Potentiometers
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com