công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GZF91C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện GZF91C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zener Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

GZF91C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  GZF91C Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd GZF91C Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd GZF91C Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Ptot
mW
800
600
400
200
0
200 °C
100
Tamb
IF
VF
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1V
10
10
10
10
10
10
10
10
1
-1
-2
-3
-4
-5
2
3
mA
TJ =25°C
TJ = 100 °C
FIG.1--TYPICALFORWARDCHARACTERISTIC
FIG.2 -- ADMISSIBLEPOWER DISSIPATION VERSUS AMBIENT TEMPERATURE
GZF3V6C-GZF91C
Zener Diodes
Ratings AND Charactieristic Curves
http://www.luguang.cn
mail:lge@luguang.cn


Số phần tương tự - GZF91C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
GZF91C BILIN-GZF91C Datasheet
134Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
GZF91C VISHAY-GZF91C Datasheet
146Kb / 6P
   Zener Diodes
Rev. 1.7, 28-Jan-04
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
GZF91C BILIN-GZF91C Datasheet
247Kb / 5P
   ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - GZF91C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com