công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJ14003 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MJ14003
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 AMPERES COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSITORS 60-80 VOLTS 300 WATTS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MJ14003 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MJ14003 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MJ14003 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MJ14003 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MJ14003 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MJ14003 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MJ14003 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
MJ14002 MJ14001 MJ14003
3
Motorola Bipolar Power Transistor Device Data
300
Figure 3. DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
0.7 1.0
2.0
3.0
20
200
30
VCE = 3.0 V
100
7.0
5.0
10
3.0
5.0
10
20
70
50
Figure 4. DC Current Gain
2.8
0.1
IB, BASE CURRENT (AMPS)
1.0
10
TJ = 25°C
5.0
3.0
2.0
0.5
2.0
1.2
0.8
0.4
7.0
30
50
70
0
1.6
2.4
7.0
0.7
0.3
0.2
300
Figure 5. Collector Saturation Region
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
0.7 1.0
2.0
3.0
20
200
30
100
7.0
5.0
10
3.0
5.0
10
20
70
50
Figure 6. Collector Saturation Region
2.8
0.1
IB, BASE CURRENT (AMPS)
1.0
10
5.0
3.0
2.0
0.5
2.0
1.2
0.8
0.4
7.0
30
50
70
0
1.6
2.4
7.0
0.7
0.3
0.2
IC = 60 A
TJ = 25°C
NPN
MJ14002
PNP
MJ14001, MJ14003
2.8
0.7
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
10
TJ = 25°C
50
30
20
5.0
2.0
1.2
0.8
0.4
0
1.6
2.4
70
7.0
2.0
1.0
Figure 7. “On” Voltages
VBE(sat) @ IC/IB = 10
3.0
VBE(on) @ VCE = 3.0 V
VCE(sat) @ IC/IB = 10
2.8
0.7
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
10
TJ = 25°C
50
30
20
5.0
2.0
1.2
0.8
0.4
0
1.6
2.4
70
7.0
2.0
1.0
Figure 8. “On” Voltages
3.0
TJ = – 55°C
TJ = 25°C
TJ = 150°C
VCE = 3.0 V
TJ = – 55°C
TJ = 25°C
TJ = 150°C
IC = 25 A
IC = 10 A
IC = 60 A
IC = 25 A
IC = 10 A
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VBE(on) @ VCE = 3.0 V
VCE(sat) @ IC/IB = 10
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS


Số phần tương tự - MJ14003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MJ14003 ONSEMI-MJ14003 Datasheet
241Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSITORS
1995 REV 2
MJ14003 ONSEMI-MJ14003 Datasheet
96Kb / 5P
   High?묬urrent Complementary Silicon Power Transistors
December, 2005 ??Rev. 6
logo
Inchange Semiconductor ...
MJ14003 ISC-MJ14003 Datasheet
291Kb / 2P
   isc Silicon PNP Darlington Power Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MJ14003 NJSEMI-MJ14003 Datasheet
121Kb / 2P
   High-Current Complementary Silicon Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJ14003G ONSEMI-MJ14003G Datasheet
96Kb / 5P
   High?묬urrent Complementary Silicon Power Transistors
December, 2005 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MJ14003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MJE171 ONSEMI-MJE171_06 Datasheet
83Kb / 6P
   Complementary Plastic Silicon Power Transistors 40 ??60 ??80 VOLTS 12.5 WATTS
January, 2006 ??Rev. 9
logo
Motorola, Inc
MJE171 MOTOROLA-MJE171 Datasheet
172Kb / 4P
   3 AMPERE POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON 60-80 VOLTS 12.5 WATTS
MJH6282 MOTOROLA-MJH6282 Datasheet
209Kb / 6P
   DARLINGTON 20 AMPERE COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS 60, 80, 100 VOLTS 160 WATTS
logo
ON Semiconductor
2N6487 ONSEMI-2N6487_11 Datasheet
148Kb / 6P
   Complementary Silicon Plastic Power Transistors 60??0 VOLTS, 75 WATTS
October, 2011 ??Rev. 14
logo
Motorola, Inc
2N3055 MOTOROLA-2N3055 Datasheet
130Kb / 4P
   15 AMPERE POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON 60 VOLTS 115 WATTS
MJE2955T MOTOROLA-MJE2955T Datasheet
129Kb / 4P
   10 AMPERE COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS 60 VOLTS 75 WATTS
logo
Central Semiconductor C...
MJE240 CENTRAL-MJE240_15 Datasheet
80Kb / 1P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSITORS
2N4123 CENTRAL-2N4123_15 Datasheet
84Kb / 1P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSITORS
logo
Motorola, Inc
MTB60N06HD MOTOROLA-MTB60N06HD Datasheet
280Kb / 12P
   TMOS POWER FET 60 AMPERES 60 VOLTS
logo
ON Semiconductor
MJE5740 ONSEMI-MJE5740_06 Datasheet
87Kb / 6P
   NPN Silicon Power Darlington Transistors 8 AMPERES 300??00 VOLTS 80 WATTS
February, 2006 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com