công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD260AND-1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD260AND-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed, Logic Isolator with Power Transformer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD260AND-1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

  AD260AND-1 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD260AND-1 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD260AND-1 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD260AND-1 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD260AND-1 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD260AND-1 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD260AND-1 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD260AND-1 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
AD260
–8–
REV. 0
22-Lead Plastic DIP
(ND-22)
BOTTOM
VIEW
SYSTEM
FIELD
0.250
(6.35)
0.050
(1.27)
PIN 1
0.075 (1.91)
* CREEPAGE PATH (SUBTRACT APPROXIMATELY
0.079 (2mm) FOR SOLDER PAD RADII ON PC BOARD.
THIS SPACING SUPPORTS THE INTRINSICALLY
SAFE RATING OF 750V. WAVE SOLDERING IS
NOT RECOMMENDED.
0.350 (8.89)
0.5* (12.2)
SIDE VIEW
22
1
11
12
1.500 (38.1) MAX
0.050 (1.27)
0.160 (4.06)
0.140 (3.56)
0.020
0.010
(0.508
0.254)
22 PLACES
0.100
(2.54)
0.550 (13.97)
MAX
0.440
(11.18)
MAX
END VIEW
0.350
(8.89)
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).


Số phần tương tự - AD260AND-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD261 AD-AD261 Datasheet
183Kb / 6P
   High Speed, Logic Isolator
REV. 0
AD261AND-0 AD-AD261AND-0 Datasheet
183Kb / 6P
   High Speed, Logic Isolator
REV. 0
AD261AND-1 AD-AD261AND-1 Datasheet
183Kb / 6P
   High Speed, Logic Isolator
REV. 0
AD261AND-2 AD-AD261AND-2 Datasheet
183Kb / 6P
   High Speed, Logic Isolator
REV. 0
AD261AND-3 AD-AD261AND-3 Datasheet
183Kb / 6P
   High Speed, Logic Isolator
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD260AND-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD261 AD-AD261 Datasheet
183Kb / 6P
   High Speed, Logic Isolator
REV. 0
logo
List of Unclassifed Man...
ICPL2611 ETC-ICPL2611 Datasheet
78Kb / 4P
   HIGH CMR, VERY HIGH SPEED OPTICALLY COUPLED ISOLATOR LOGIC GATE OUTPUT
IL710 ETC1-IL710 Datasheet
149Kb / 7P
   High Speed Digital Isolator
logo
Bedford Opto Technology...
OPI2000MK BOT-OPI2000MK Datasheet
133Kb / 2P
   High Speed Opto Isolator
OPI2000 BOT-OPI2000 Datasheet
37Kb / 3P
   High Speed Opto Isolator
logo
Rohm
BM67221FV-C ROHM-BM67221FV-C Datasheet
2Mb / 28P
   High Speed Digital Isolator
logo
TT Electronics.
OPI150 TTELEC-OPI150 Datasheet
300Kb / 4P
   Optically Coupled Isolator / High Speed Optically Coupled Isolator
logo
List of Unclassifed Man...
IL711-2B ETC2-IL711-2B Datasheet
416Kb / 8P
   High Speed Dual Digital Isolator
ICPL2631 ETC-ICPL2631 Datasheet
68Kb / 4P
   DUAL CHANNEL, HIGH CMR, VERY HIGH SPEED OPTICALLY COUPLED ISOLATOR LOGIC GATE OUTPUT
logo
OPTEK Technologies
OPI1266 OPTEK-OPI1266 Datasheet
230Kb / 2P
   HIGH SPEED VERY HIGH VOLTAGE ISOLATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com