công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1801 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Transcom, Inc.

tên linh kiện TC1801
Giải thích chi tiết về linh kiện  5W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Trang chủ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TC1801 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Transcom, Inc.

  TC1801 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TC1801 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc. TC1801 Datasheet HTML 3Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
TC1801
REV5_20070502
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Hsin-She Shiang, Tainan County, Taiwan, R.O.C.
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
3 / 3
(GHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
2
0.96655
-176.13
1.7843
78.207
0.014907
-3.322
0.77731
-175.76
3
0.96737
-177.34
1.1627
71.0939
0.01453
-6.1803
0.78933
-174.84
4
0.9684
-177.93
0.84606
64.626
0.01406
-8.3698
0.80383
-174.04
5
0.96955
-178.3
0.65308
58.678
0.01351
-10.0109
0.81955
-173.45
6
0.97072
-178.55
0.5231
53.214
0.01293
-11.134
0.83537
-173.09
7
0.97187
-178.74
0.42992
48.21
0.01234
-11.757
0.85055
-172.92
8
0.97295
-178.91
0.36029
43.638
0.01177
-11.907
0.86463
-172.89
9
0.97395
-179.05
0.30667
39.465
0.01122
-11.616
0.87739
-172.97
10
0.97485
-179.17
0.26445
35.6569
0.01071
-10.921
0.8888
-173.13
11
0.97565
-179.29
0.23059
32.178
0.01025
-9.8615
0.89889
-173.33
12
0.97636
-179.4
0.20304
28.995
0.00983
-8.4777
0.90778
-173.57
13
0.977
-179.5
0.18034
26.078
0.00946
-6.8106
0.91558
-173.82
14
0.97755
-179.59
0.16142
23.3969
0.00913
-4.9006
0.92242
-174.08
15
0.97804
-179.68
0.14549
20.9289
0.00885
-2.7879
0.92842
-174.34
16
0.97847
-179.77
0.13197
18.651
0.00862
-0.5116
0.9337
-174.59
17
0.97885
-179.85
0.12041
16.545
0.00842
1.891
0.93836
-174.84
18
0.97919
-179.93
0.11042
14.593
0.00827
4.384
0.94247
-175.09
SMALL SIGNAL MODEL, VDS = 8 V, IDS = 1200 mA
SCHEMATI
FET Parameter
Lg = 0.002 nH
Rs = 0.096 Ohm
Rg = 0.125 Ohm
Ls = 0.001 nH
Cgs = 18.81 pF
Cds = 2.1 pF
Ri = 0.203 Ohm
Rds = 21.25 Ohm
Cgd = 1.05 pF
Rd = 0.167 Ohm
Gm = 2016 mS
Ld = 0.002 nH
T = 3.9 psec
Rg
Rd
Rs
Ri
Rds
Ls
Ld
Lg
Cgs
Cgd
Cds
Gm
T


Số phần tương tự - TC1801

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lite-On Technology Corp...
TC1800H LITEON-TC1800H Datasheet
46Kb / 4P
   SURFACE MOUNT THYRISTOR SURGE PROTECTIVE DEVICE
logo
Transcom, Inc.
TC1806 TRANSCOM-TC1806 Datasheet
158Kb / 4P
   5W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
logo
Productwell Precision E...
TC1809D-200M PRODUCTWELL-TC1809D-200M Datasheet
129Kb / 4P
   TOROID INDUCTORS
More results

Mô tả tương tự - TC1801

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TC1806 TRANSCOM-TC1806 Datasheet
158Kb / 4P
   5W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1601 TRANSCOM-TC1601 Datasheet
108Kb / 4P
   2W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1404N TRANSCOM-TC1404N Datasheet
73Kb / 3P
   0.5W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1606N TRANSCOM-TC1606N Datasheet
67Kb / 2P
   2W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1504N TRANSCOM-TC1504N Datasheet
186Kb / 6P
   1W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1501 TRANSCOM-TC1501 Datasheet
179Kb / 5P
   1W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1501N TRANSCOM-TC1501N Datasheet
156Kb / 4P
   1W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1606 TRANSCOM-TC1606 Datasheet
150Kb / 4P
   2W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1706 TRANSCOM-TC1706 Datasheet
135Kb / 4P
   3 W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1401N TRANSCOM-TC1401N Datasheet
175Kb / 5P
   0.5 W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com