công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1606 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Transcom, Inc.

tên linh kiện TC1606
Giải thích chi tiết về linh kiện  2W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Trang chủ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TC1606 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Transcom, Inc.

  TC1606 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TC1606 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc. TC1606 Datasheet HTML 3Page - Transcom, Inc. TC1606 Datasheet HTML 4Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TC1606
REV5_20070502
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Hsin-She Shiang, Tainan County, Taiwan, R.O.C.
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
4 / 4
SMALL SIGNAL MODEL, VDS = 8 V, IDS = 500 mA
SCHEMATI
Cgs
Cgd
Cds
Rg
Rd
Rds
Ri
Rs
Gm
T
Lg
Ld
Ls
PARAMETERS
Lg
0.0196 nH
Rs
0.197 Ohm
Rg
0.225 Ohm
Ls
0.005 nH
Cgs
8.87 pF
Cds
1.073 pF
Ri
0.455 Ohm
Rds
31.85 Ohm
Cgd
0.361 pF
Rd
0.315 Ohm
Gm
880.6 mS
Ld
0.004 nH
T
3.9 psec
CHIP HANDLING
DIE ATTACHMENT: Conductive epoxy or eutectic die attach is recommended. Eutectic die attach can be
accomplished with Au-Sn (80%Au-20%Sn) perform at stage temperature: 290
°C ± 5°C; Handling Tool: Tweezers;
Time: less than 1min.
WIRE BONDING: The recommended wire bond method is thermocompression bonding with 0.7 to 1.0 mil
(0.018 to 0.025 mm) gold wire. Stage temperature: 220
°C to 250°C; Bond Tip Temperature: 150°C; Bond Force:
20 to 30 gms depending on size of wire and Bond Tip Temperature.
HANDLING PRECAUTIONS: The user must operate in a clean, dry environment. Care should be exercised
during handling avoid damage to the devices. Electrostatic Discharge (ESD) precautions should be observed at all
stages of storage, handling, assembly, and testing. The static discharge must be less than 300V.


Số phần tương tự - TC1606

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TC1606N TRANSCOM-TC1606N Datasheet
67Kb / 2P
   2W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
More results

Mô tả tương tự - TC1606

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TC1601 TRANSCOM-TC1601 Datasheet
108Kb / 4P
   2W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1606N TRANSCOM-TC1606N Datasheet
67Kb / 2P
   2W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1801 TRANSCOM-TC1801 Datasheet
109Kb / 3P
   5W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1404N TRANSCOM-TC1404N Datasheet
73Kb / 3P
   0.5W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1504N TRANSCOM-TC1504N Datasheet
186Kb / 6P
   1W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1806 TRANSCOM-TC1806 Datasheet
158Kb / 4P
   5W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1501 TRANSCOM-TC1501 Datasheet
179Kb / 5P
   1W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1501N TRANSCOM-TC1501N Datasheet
156Kb / 4P
   1W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1706 TRANSCOM-TC1706 Datasheet
135Kb / 4P
   3 W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1401N TRANSCOM-TC1401N Datasheet
175Kb / 5P
   0.5 W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com