công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1401N bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Transcom, Inc.

tên linh kiện TC1401N
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.5 W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Trang chủ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TC1401N bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Transcom, Inc.

  TC1401N Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TC1401N Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc. TC1401N Datasheet HTML 3Page - Transcom, Inc. TC1401N Datasheet HTML 4Page - Transcom, Inc. TC1401N Datasheet HTML 5Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TC1401N
REV5_20070502
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Hsin-She Shiang, Tainan County, Taiwan, R.O.C.
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
4 / 5
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
(GHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
0.05
0.99964
-4.2777
13.028
177.44
0.0022273
87.743
0.50265
-2.2399
0.1
0.99882
-8.5437
12.996
174.88
0.0044437
85.527
0.50175
-4.4726
0.2
0.99558
-16.995
12.869
169.82
0.0088014
81.129
0.49822
-8.888
0.3
0.99043
-25.266
12.667
164.88
0.012995
76.844
0.49259
-13.194
0.4
0.9837
-33.283
12.398
160.1
0.016962
72.722
0.48518
-17.345
0.5
0.97577
-40.984
12.077
155.53
0.020656
68.799
0.47639
-21.308
0.6
0.96704
-48.326
11.716
151.17
0.024051
65.101
0.46664
-25.059
0.7
0.095787
-55.281
11.328
147.06
0.027136
61.642
0.45632
-28.587
0.8
0.94857
-61.834
10.925
143.19
0.029916
58.429
0.44577
-31.888
0.9
0.9394
-67.983
10.516
139.57
0.032405
55.458
0.43528
-34.967
1
0.93053
-73.736
10.109
136.17
0.034622
52.721
0.42507
-37.833
1.1
0.92209
-79.105
9.7093
133.01
0.036592
50.207
0.41531
-40.499
1.2
0.91415
-84.111
9.3213
130.05
0.038338
47.901
0.40611
-42.979
1.3
0.90675
-88.773
8.9478
127.28
0.039885
45.79
0.39753
-45.289
1.4
0.89991
-93.114
8.5905
124.7
0.041256
43.857
0.38962
-47.444
1.5
0.8936
-97.158
8.2502
122.27
0.042472
42.088
0.38239
-49.46
1.6
0.88782
-100.93
7.9273
120
0.043552
40.468
0.37583
-51.35
1.7
0.88252
-104.44
7.6216
117.87
0.044514
38.984
0.36992
-53.128
1.8
0.87769
-107.72
7.3328
115.85
0.045372
37.624
0.36464
-54.805
1.9
0.87327
-110.79
7.06
113.96
0.046139
36.377
0.35995
-56.392
2
0.86924
-113.65
6.8027
112.16
0.046827
35.232
0.35582
-57.898
3
0.8443
-134.51
4.9090
95.78
0.0510
27.71
0.3300
-69.91
4
0.8331
-146.95
3.7809
85.19
0.0529
24.33
0.3361
-78.66
5
0.8275
-155.30
3.0502
76.63
0.0540
22.90
0.3547
-85.87
6
0.8246
-161.41
2.5422
69.22
0.0548
22.52
0.3792
-92.09
7
0.8230
-166.18
2.1696
62.57
0.0555
22.76
0.4062
-97.60
8
0.8223
-170.09
1.8850
56.46
0.0563
23.40
0.4341
-102.55
9
0.8219
-173.42
1.6608
50.77
0.0570
24.28
0.4616
-107.05
10
0.8219
-176.33
1.4797
45.43
0.0579
25.32
0.4883
-111.17
11
0.8221
-178.93
1.3306
40.38
0.0589
26.46
0.5138
-114.97
12
0.8225
178.69
1.2058
35.60
0.0599
27.64
0.5378
-118.49
13
0.8230
176.50
1.0998
31.06
0.0611
28.84
0.5603
-121.76
14
0.8235
174.44
1.0089
26.72
0.0624
30.02
0.5813
-124.81
15
0.8241
172.50
0.9300
22.59
0.0637
31.16
0.6009
-127.67
16
0.8248
170.66
0.8610
18.64
0.0652
32.25
0.6190
-130.34
17
0.8255
168.89
0.8000
14.85
0.0668
33.29
0.6358
-132.86
18
0.8262
167.19
0.7459
11.22
0.0684
34.26
0.6513
-135.23
* The data does not include gate, drain and source bond wires.


Số phần tương tự - TC1401N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TC1401 TRANSCOM-TC1401 Datasheet
159Kb / 4P
   0.5 W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
More results

Mô tả tương tự - TC1401N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TC1401 TRANSCOM-TC1401 Datasheet
159Kb / 4P
   0.5 W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1706 TRANSCOM-TC1706 Datasheet
135Kb / 4P
   3 W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1601 TRANSCOM-TC1601 Datasheet
108Kb / 4P
   2W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1801 TRANSCOM-TC1801 Datasheet
109Kb / 3P
   5W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1404N TRANSCOM-TC1404N Datasheet
73Kb / 3P
   0.5W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1606N TRANSCOM-TC1606N Datasheet
67Kb / 2P
   2W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1504N TRANSCOM-TC1504N Datasheet
186Kb / 6P
   1W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1806 TRANSCOM-TC1806 Datasheet
158Kb / 4P
   5W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1501 TRANSCOM-TC1501 Datasheet
179Kb / 5P
   1W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
TC1501N TRANSCOM-TC1501N Datasheet
156Kb / 4P
   1W High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com