công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1301 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Transcom, Inc.

tên linh kiện TC1301
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise and Medium Power GaAs FETs
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Trang chủ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TC1301 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Transcom, Inc.

  TC1301 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TC1301 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc. TC1301 Datasheet HTML 3Page - Transcom, Inc. TC1301 Datasheet HTML 4Page - Transcom, Inc. TC1301 Datasheet HTML 5Page - Transcom, Inc. TC1301 Datasheet HTML 6Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TC1301
REV5_20070502
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Hsin-She Shiang, Tainan County, Taiwan, R.O.C.
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
4 / 6
TYPICAL SCATTERING PARAMETERS (TA=25
°°°°C) VDS = 6 V, IDS = 80 mA
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
(GHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
2
0.8511
-83.76
10.1160
128.27
0.0446
48.15
0.3787
-56.54
3
0.7902
-107.47
7.8891
114.27
0.0523
39.06
0.3349
-72.15
4
0.7549
-123.54
6.3492
104.51
0.0564
34.17
0.3133
-82.94
5
0.7342
-134.97
5.2766
97.09
0.0590
31.58
0.3059
-90.91
6
0.7214
-143.52
4.5034
91.05
0.0609
30.31
0.3072
-97.18
7
0.7133
-150.20
3.9260
85.88
0.0626
29.84
0.3138
-102.35
8
0.7078
-155.61
3.4814
81.28
0.0641
29.86
0.3237
-106.81
9
0.7041
-160.12
3.1301
77.07
0.0655
30.19
0.3356
-110.76
10
0.7015
-163.98
2.8465
73.16
0.0671
30.73
0.3485
-114.34
11
0.6998
-167.36
2.6134
69.46
0.0686
31.38
0.3620
-117.64
12
0.6986
-170.36
2.4188
65.92
0.0703
32.10
0.3757
-120.71
13
0.6978
-173.08
2.2542
62.52
0.0720
32.85
0.3893
-123.59
14
0.6973
-175.55
2.1134
59.23
0.0738
33.60
0.4027
-126.31
15
0.6971
-177.85
1.9919
56.03
0.0756
34.33
0.4157
-128.89
16
0.6971
-179.98
1.8860
52.90
0.0775
35.03
0.4283
-131.35
17
0.6973
178.01
1.7930
49.83
0.0795
35.70
0.4404
-133.69
18
0.6976
176.11
1.7109
46.82
0.0816
36.32
0.4520
-135.92
*The data does not include gate, drain and source bond wires.
SMALL SIGNAL MODEL, VDS = 4 V, IDS = 50 mA
10.0
5.
0
3.
0
4.
0
-0
.2
-0
.4
Swp Max
18GHz
Swp Min
2GHz
S11
0
15
30
15
0
165
-180
-165
-1
50
-3
0
-15
Swp Max
18 GHz
Swp Min
2 GHz
Mag Max
0.09
0.03
Per Div
S12
0
15
30
150
165
-180
-16
5
-1
50
-30
-15
Swp Max
18 GHz
Swp Min
2 GHz
Mag Max
15
5
Per Div
S21
10.0
5.0
3.0
4.0
-0.2
-0.4
Swp Max
18GHz
Swp Min
2GHz
S22


Số phần tương tự - TC1301

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TC1301 ETC-TC1301 Datasheet
206Kb / 6P
   Low Noise and Medium Power GaAs FETs
logo
Microchip Technology
TC1301A MICROCHIP-TC1301A Datasheet
1Mb / 28P
   Dual LDO with Microcontroller RESET Function
2005
TC1301A MICROCHIP-TC1301A Datasheet
778Kb / 28P
   Dual LDO with Microcontroller RESET Function
2008
TC1301A MICROCHIP-TC1301A Datasheet
665Kb / 28P
   Dual LDO with Microcontroller RESET Function
01/02/08
TC1301A-ADAVMF MICROCHIP-TC1301A-ADAVMF Datasheet
1Mb / 28P
   Dual LDO with Microcontroller RESET Function
2005
More results

Mô tả tương tự - TC1301

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TC1201 TRANSCOM-TC1201 Datasheet
251Kb / 6P
   Low Noise and Medium Power GaAs FETs
TC1201V TRANSCOM-TC1201V Datasheet
122Kb / 2P
   Low Noise and Medium Power GaAs FETs
TC1101V TRANSCOM-TC1101V Datasheet
90Kb / 2P
   Low Noise and Medium Power GaAs FETs
logo
List of Unclassifed Man...
TC1301 ETC-TC1301 Datasheet
206Kb / 6P
   Low Noise and Medium Power GaAs FETs
logo
Transcom, Inc.
TC1304 TRANSCOM-TC1304 Datasheet
261Kb / 6P
   Low Noise and Medium Power GaAs FETs
logo
List of Unclassifed Man...
TC1101 ETC2-TC1101 Datasheet
154Kb / 6P
   Low Noise and Medium Power GaAs FETs
logo
Transcom, Inc.
TC1101 TRANSCOM-TC1101 Datasheet
250Kb / 5P
   Low Noise and Medium Power GaAs FETs
TC1304V TRANSCOM-TC1304V Datasheet
71Kb / 2P
   Low Noise and Medium Power GaAs FETs
TC1301V TRANSCOM-TC1301V Datasheet
73Kb / 2P
   Low Noise and Medium Power GaAs FETs
TC2384 TRANSCOM-TC2384 Datasheet
192Kb / 4P
   Low Noise and Medium Power Packaged GaAs FETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com