công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD22103K bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD22103K
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V Supply, Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD22103K bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

  AD22103K Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD22103K Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD22103K Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD22103K Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD22103K Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD22103K Datasheet HTML 6Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
REV. 0
–6–
AD22103
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
TO-92
0.105 (2.66)
0.080 (2.42)
0.105 (2.66)
0.080 (2.42)
0.165 (4.19)
0.125 (3.94)
SQUARE
0.019 (0.482)
0.016 (0.407)
0.105 (2.66)
0.095 (2.42)
0.055 (1.39)
0.045 (1.15)
SEATING
PLANE
0.500
(12.70)
MIN
0.205 (5.20)
0.175 (4.96)
0.210 (5.33)
0.170 (4.38)
12
3
BOTTOM VIEW
0.135
(3.43)
MIN
0.050
(1.27)
MAX
SO-8 (SOIC)
85
4
1
0.1968 (5.00)
0.1890 (4.80)
PIN 1
0.1574 (4.00)
0.1497 (3.80)
0.2440 (6.20)
0.2284 (5.80)
SEATING
PLANE
0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.0688 (1.75)
0.0532 (1.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0098 (0.25)
0.0075 (0.19)
0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)
8
°
0
°
0.0196 (0.50)
0.0099 (0.25)
x 45
°


Số phần tương tự - AD22103K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD22103K AD-AD22103K Datasheet
431Kb / 6P
   33 V Supply, Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. 0
AD22103K AD-AD22103K Datasheet
431Kb / 6P
   3.3 V Supply, Voltage Output Temperature Sensor with Sighal Conditioning
REV. 0
AD22103KCHIPS AD-AD22103KCHIPS Datasheet
431Kb / 6P
   3.3 V SUPPLY, VOLTAGE OUTPUT TEMPERATURE SENSOR WITH SIGNAL CONDITIONING
REV. 0
AD22103KR AD-AD22103KR Datasheet
431Kb / 6P
   3.3 V SUPPLY, VOLTAGE OUTPUT TEMPERATURE SENSOR WITH SIGNAL CONDITIONING
REV. 0
AD22103KR AD-AD22103KR Datasheet
431Kb / 6P
   33 V Supply, Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD22103K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD22103KTZ AD-AD22103KTZ Datasheet
431Kb / 6P
   3.3 V SUPPLY, VOLTAGE OUTPUT TEMPERATURE SENSOR WITH SIGNAL CONDITIONING
REV. 0
AD22103KTZ AD-AD22103KTZ Datasheet
431Kb / 6P
   3.3 V Supply, Voltage Output Temperature Sensor with Sighal Conditioning
REV. 0
AD22103KTZ AD-AD22103KTZ Datasheet
431Kb / 6P
   33 V Supply, Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. 0
AD22103 AD-AD22103_15 Datasheet
431Kb / 6P
   3.3V Supply Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. 0
AD22100 AD-AD22100 Datasheet
230Kb / 6P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. B
AD22100 AD-AD22100_04 Datasheet
190Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
Rev. D
AD22100STZ AD-AD22100STZ Datasheet
216Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. D
AD22100ATZ AD-AD22100ATZ Datasheet
190Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. D
AD22100ARZ AD-AD22100ARZ Datasheet
190Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
Rev. D
AD22100ARZ AD-AD22100ARZ Datasheet
190Kb / 12P
   Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning
REV. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com