công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1959YRS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1959YRS
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLL/Multibit DAC
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1959YRS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Analog Devices

  AD1959YRS Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD1959YRS Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD1959YRS Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD1959YRS Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1959YRS Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1959YRS Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1959YRS Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1959YRS Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
REV. 0
–2–
AD1959–SPECIFICATIONS
TEST CONDITIONS UNLESS OTHERWISE NOTED
Supply Voltages (AVDD, DVDD) 5.0 V
Ambient Temperature
25
°C
Input Clock
12.288 MHz
Input Signal
996.11 Hz
–0.5 dB Full Scale
Input Sample Rate
48 kHz
Measurement Bandwidth
20 Hz to 20 kHz
Word Width
20 Bits
Load Capacitance
100 pF
Load Impedance
47 k
Input Voltage HI
3.5 V
Input Voltage LO
0.8 V
ANALOG PERFORMANCE
Min
Typ
Max
Unit
Resolution
24
Bits
Signal-to-Noise Ratio (20 Hz to 20 kHz)
No Filter (Stereo)
105
dB
With A-Weighted Filter (Stereo)
108
dB
Dynamic Range (20 Hz to 20 kHz, –60 dB Input)
No Filter (Stereo)
105
dB
With A-Weighted Filter (Stereo)
101
108
dB
Total Harmonic Distortion + Noise (Stereo)
–94
–91
dB
PLL Performance
Master Clock Input Frequency
27
MHz
Generated System Clocks
SCLK0
33.8688
MHz
SCLK1
12.288
MHz
SCLK2
22.5792
MHz
Jitter (SCLK0 and SCLK1)
85
125
ps rms
Analog Outputs
Single-Ended Output Range (
±Full Scale)
3.17
V p-p
Output Capacitance at Each Output Pin
2
pF
VREF (FILTR)
2.34
2.39
2.44
V
Gain Error
–5
±2.0
+5
%
Interchannel Gain Mismatch
–0.15
±0.015
+0.15
dB
Gain Drift
150
250
ppm/
°C
DC Offset
–25
–5
+15
mV
Out-of-Band Energy (0.5
× f
S to 100 kHz)
–90
dB
Interchannel Crosstalk (EIAJ Method)
–120
dB
Interchannel Phase Deviation
±0.1
Degrees
De-Emphasis Gain Error
±0.1
dB
NOTES
Performance of right and left channels is identical (exclusive of the Interchannel Gain Mismatch and Interchannel Phase Deviation specifications).
Specifications subject to change without notice.
DIGITAL I/O (–40
°C to +105°C )
Min
Typ
Max
Unit
Input Voltage HI (VIH) Except XIN
2.2
V
Input Voltage HI (VIH) XIN
2.7
V
Input Voltage LO (VIL)
0.8
V
Input Leakage (IIH @ VIH = 2.4 V)
10
µA
Input Leakage (IIL @ VIL = 0.8 V)
10
µA
High Level Output Voltage (VOH) IOH = 1 mA
2.0
V
Low Level Output Voltage (VOL) IOL = 1 mA Except XOUT
0.4
V
Low Level Output Voltage (VOL) IOL = 1 mA XOUT
1.2
V
Input Capacitance
20
pF
Specifications subject to change without notice.


Số phần tương tự - AD1959YRS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1959 AD-AD1959_15 Datasheet
104Kb / 8P
   PLL/Multibit DAC
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD1959YRS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1958 AD-AD1958 Datasheet
135Kb / 8P
   PLL/Multibit DAC
REV. 0
AD1958 AD-AD1958_15 Datasheet
634Kb / 8P
   PLL/Multibit DAC
REV. 0
AD1959 AD-AD1959_15 Datasheet
104Kb / 8P
   PLL/Multibit DAC
REV. 0
AD1855 AD-AD1855 Datasheet
233Kb / 15P
   Stereo, 96 kHz, Multibit DAC
REV. B
AD1854 AD-AD1854_15 Datasheet
396Kb / 12P
   Stereo, 96 kHz, Multibit DAC
REV. A
AD1854 AD-AD1854 Datasheet
390Kb / 12P
   Stereo, 96 kHz, Multibit DAC
REV. A
AD1855 AD-AD1855_15 Datasheet
234Kb / 15P
   Stereo, 96 kHz, Multibit DAC
REV. B
AD1853JRSZ AD-AD1853JRSZ Datasheet
358Kb / 16P
   Stereo, 24-Bit, 192 kHz, Multibit  DAC
REV. A
AD1853 AD-AD1853 Datasheet
416Kb / 16P
   Stereo, 24-Bit, 192 kHz, Multibit DAC
REV. A
AD1853 AD-AD1853_15 Datasheet
358Kb / 16P
   Stereo, 24-Bit, 192 kHz, Multibit DAC
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com