công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1895AYRSRL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1895AYRSRL
Giải thích chi tiết về linh kiện  192 kHz Stereo Asynchronous Sample Rate Converter
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1895AYRSRL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD1895AYRSRL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1895AYRSRL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1895AYRSRL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1895AYRSRL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1895AYRSRL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1895AYRSRL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1895AYRSRL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD1895AYRSRL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD1895AYRSRL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
REV. B
AD1895
–8–
FREQUENCY – kHz
–200
–180
–160
–140
–120
–100
–80
–60
–40
–20
0
0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
TPC 7. Wideband FFT Plot (16 k Points) 192 kHz: 48 kHz,
0 dBFS 1 kHz Tone
FREQUENCY – kHz
–200
–180
–160
–140
–120
–100
–80
–60
0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
–190
–170
–150
–130
–110
–90
–70
–50
TPC 8. Wideband FFT Plot (16 k Points) 48 kHz: 48 kHz
–60 dBFS 1 kHz Tone (Asynchronous)
FREQUENCY – kHz
–200
–180
–160
–140
–120
–100
–80
–60
0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
–190
–170
–150
–130
–110
–90
–70
–50
TPC 9. Wideband FFT Plot (16 k Points) 44.1 kHz: 48 kHz,
–60 dBFS 1 kHz Tone
FREQUENCY – kHz
05
10
15
20
25
30
35
40
45
–200
–180
–160
–140
–120
–100
–80
–60
–190
–170
–150
–130
–110
–90
–70
–50
TPC 10. Wideband FFT Plot (16 k Points) 48 kHz: 96 kHz,
–60 dBFS 1 kHz Tone
FREQUENCY – kHz
–200
–180
–160
–140
–120
–100
–80
–60
010
20
30
40
–190
–170
–150
–130
–110
–90
–70
–50
50
60
70
80
90
TPC 11. Wideband FFT Plot (16 k Points) 44.1 kHz: 192 kHz,
–60 dBFS 1 kHz Tone
–200
–180
–160
–140
–120
–100
–80
–60
–190
–170
–150
–130
–110
–90
–70
–50
FREQUENCY – kHz
0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
TPC 12. Wideband FFT Plot (16 k Points) 48 kHz: 44.1 kHz,
–60 dBFS 1 kHz Tone


Số phần tương tự - AD1895AYRSRL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1895 AD-AD1895_15 Datasheet
860Kb / 24P
   192 kHz Stereo Asynchronous Sample Rate Converter
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD1895AYRSRL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1896 AD-AD1896_15 Datasheet
1Mb / 28P
   192 kHz Stereo Asynchronous Sample Rate Converter
REV. A
logo
Texas Instruments
SRC4190-Q1 TI1-SRC4190-Q1 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   192-kHz STEREO ASYNCHRONOUS SAMPLE-RATE CONVERTER
logo
Analog Devices
AD1896 AD-AD1896 Datasheet
1Mb / 28P
   192 kHz Stereo Asynchronous Sample Rate Converter
REV. A
AD1896AYRSZ AD-AD1896AYRSZ Datasheet
1Mb / 28P
   192 kHz Stereo Asynchronous Sample Rate Converter
REV. A
AD1895 AD-AD1895_15 Datasheet
860Kb / 24P
   192 kHz Stereo Asynchronous Sample Rate Converter
REV. B
logo
Texas Instruments
SRC4192-Q1 TI1-SRC4192-Q1_16 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   192-kHz Stereo Asynchronous Sample-Rate Converters
logo
Cirrus Logic
CS8421 CIRRUS-CS8421_06 Datasheet
658Kb / 38P
   32-bit, 192 kHz Asynchronous Sample Rate Converter
CS8421 CIRRUS-CS8421_09 Datasheet
563Kb / 38P
   32-bit, 192 kHz Asynchronous Sample Rate Converter
CS8421 CIRRUS-CS8421_10 Datasheet
674Kb / 36P
   32-bit, 192-kHz Asynchronous Sample Rate Converter
CS8421 CIRRUS-CS8421 Datasheet
646Kb / 36P
   32-bit, 192 kHz Asynchronous Sample Rate Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com