công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA1787NM bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LA1787NM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Chip Car Radio System IC
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA1787NM bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  LA1787NM_09 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA1787NM_09 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA1787NM_09 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA1787NM_09 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA1787NM_09 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA1787NM_09 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
LA1787NM
No.A0229-4/6
Continued from preceding page.
Switch settings
Ratings
Parameter
Symbol
Conditions
123456789
10
min
typ
max
Unit
Pin 31 detection
output
VO-AM31
1MHz, 74dBµ, fm = 1kHz,
30% modulation, pin 31
OFF
OFF B
ON ON
110
175
230 mVrms
AGC-F.O.M
VAGC-FOM 1MHz, 74dBµ, referenced to the
output, the input width such that the
output falls by 10dB, pin 15
OFF
OFF B
ON ON
51
56
61
dB
Signal-to-noise
ratio
S/N-AM
1MHz, 74dBµ, fm = 1kHz,
30% modulation
OFF
OFF B
ON ON
47
52
dB
Total harmonic
distortion
THD-AM
1MHz, 74dBµ, fm = 1kHz,
80% modulation
OFF
OFF B
ON ON
0.3
1
%
VSMAM-1
No input
OFF
OFF B
ON ON
0.0
0.2
0.5
V
S-meter output
VSMAM-2
1MHz, 130dBµ, no modulation
OFF
OFF B
ON ON
4.8
6.0
7.3
V
Oscillator buffer
output
VOSCBUFFAM1 No input, the pin 15 output
OFF
OFF B
ON ON
185
230
mVrms
W-AGCsen1 1.4MHz, the input when V46 = 0.7V
OFF
OFF B
ON ON
92
98
104
dB
µ
Wideband AGC
sensitivity
W-AGCsen2 1.4MHz, the input when V46 = 0.7V
(during a seek)
OFF
OFF B
ON ON
83
89
95
dB
µ
SD-sen1AM
1MHz, the ANT input level such that
the IF counter output turns on.
OFF
OFF B
OFF OFF
24
30
36
dB
µ
SD sensitivity
SD-sen2AM
1MHz, the ANT input level such that
the SD pin goes to the on state.
OFF
OFF B
OFF OFF
24
30
36
dB
µ
IF buffer output
VIFBUFF-AM
1MHz, 74db
µ non-mod, the pin 23
output
OFF
OFF B
OFF OFF
200
290
mVrms
*1: When the value of the resistor between pin 58 and ground is 200k
Ω.
*2: When the value of the resistor between pin 58 and ground is 30k
Ω.
Package Dimensions
unit : mm
3159A


Số phần tương tự - LA1787NM_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1787NM SANYO-LA1787NM Datasheet
326Kb / 6P
   Single-Chip Car Radio System IC
More results

Mô tả tương tự - LA1787NM_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1787NM SANYO-LA1787NM Datasheet
326Kb / 6P
   Single-Chip Car Radio System IC
LA1867NM SANYO-LA1867NM Datasheet
941Kb / 32P
   Car Radio Single-Chip Tuner System
LV25200M SANYO-LV25200M_10 Datasheet
523Kb / 45P
   Single chip Tuner IC for Car Radio
LV25700PM SANYO-LV25700PM Datasheet
751Kb / 68P
   For Car Radio Single chip Tuner IC
LV25200M SANYO-LV25200M Datasheet
522Kb / 45P
   Bi-CMOS IC Single chip Tuner IC for Car Radio
logo
Toshiba Semiconductor
TA7616P TOSHIBA-TA7616P Datasheet
297Kb / 7P
   CAR RADIO AM TUNER ONE CHIP AM SYSTEM
logo
STMicroelectronics
TDA7512F STMICROELECTRONICS-TDA7512F Datasheet
633Kb / 45P
   FM car-radio tuner IC with intelligent selectivity system (ISS)
logo
Sanyo Semicon Device
LA1140 SANYO-LA1140_09 Datasheet
519Kb / 15P
   FM IF SYSTEM FOR CAR RADIO
logo
Hangzhou Youwang Electr...
UTC1018 YOUWANG-UTC1018 Datasheet
250Kb / 8P
   FM IF SYSTEM FOR CAR RADIO
2004.12.15
logo
Sanyo Semicon Device
LA1140 SANYO-LA1140 Datasheet
518Kb / 15P
   FM IF System for Car Radio
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com