công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA1776M bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LA1776M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Chip Tuner IC for Car Radios
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA1776M bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LA1776M Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA1776M Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA1776M Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA1776M Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LA1776M Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LA1776M Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LA1776M Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LA1776M Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LA1776M Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 41 page
background image
No.8085-9/41
LA1776M
Continued on next page.
Continued from preceding page.
3
5
FM OSC
AM/FM
switching circuit
VCC
4V
GND
8V
+
+
5
AM/FM SW
The pin 5 input voltage state (high or low) switches
between AM and FM modes.
V5 = high (8 V): FM
V5 = low (0 V): AM
This level is also used as the FM oscillator circuit
VCC.
6
7
3 k
15 k
1 k
3 k
3 k
2 M
0.01
µF
0.022
µF
200
+
6
7
Noise AGC sensitivity
AGC adjustment
After setting up the medium field (about 50 dBµ)
sensitivity with the noise sensitivity setting pin (pin
6), set the weak field (about 20 to 30 dBµ) sensitivity
with the AGC adjustment pin (pin 7)
8
FM OSC
AM OSC
8
AM/FM oscillator buffer
output
This pin is shared by the AM and FM systems.
9
VCC (16 pin)
A L C
9
AM OSC
AM system first oscillator
This oscillator can provide frequencies for use up to
the shortwave band.
This pin includes an ALC circuit.
Pin No.
Pin
Description
Equivalent circuit


Số phần tương tự - LA1776M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1776M SANYO-LA1776M Datasheet
544Kb / 41P
   Monolithic Linear IC Single-Chip Tuner IC for Car Radios
More results

Mô tả tương tự - LA1776M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA1780M SANYO-LA1780M Datasheet
764Kb / 38P
   Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LA1895M SANYO-LA1895M Datasheet
139Kb / 4P
   Single-Chip Tuner IC for Car Radios
logo
Silan Microelectronics ...
SA1787 SILAN-SA1787 Datasheet
1Mb / 19P
   SINGLE-CHIP TUNER IC FOR CAR RADIOS
logo
Sanyo Semicon Device
LA1781M SANYO-LA1781M Datasheet
567Kb / 50P
   Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LA1787M SANYO-LA1787M_09 Datasheet
600Kb / 54P
   Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LA1787M SANYO-LA1787M Datasheet
606Kb / 54P
   Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LA1784M SANYO-LA1784M Datasheet
568Kb / 50P
   Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LA1781M SANYO-LA1781M_09 Datasheet
514Kb / 48P
   For Car Radios Single-Chip Tuner IC
LA1776M SANYO-LA1776M Datasheet
544Kb / 41P
   Monolithic Linear IC Single-Chip Tuner IC for Car Radios
LV25200M SANYO-LV25200M_10 Datasheet
523Kb / 45P
   Single chip Tuner IC for Car Radio
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com